Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD7388CP Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD7388CP
Description  Five preset mode equalizer circuit
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD7388CP Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD7388CP Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7388CP Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
三晶电子有限公司
CD7388CP
URL:http://www.szsanjing.com
------------------ TEL:0755-29663136
FAX:0755-29663137
------------------
page:4/7
上电时,自动进行平坦模式;反复按 CYC 键时音响效果的选择按下列模式循环:平坦
→摇滚→流行→古典→爵士→平坦→摇滚。按 BB 键来控制低音提升,电源上电时,
低音提升关闭。
2.直接按键选择方式
当 SEL 管脚为低电平时,进入直接按键选择方式,可以通过直接按相应的键来选择您
所喜欢的音响模式。即按“爵士”键,选择爵士乐模式;按“古典”键,选择古典乐
模式,等等。必须注意的是,当电源上电时,进入平坦模式,低音提升与按键方式及
所选择的音响效果模式无关,可在任何时候“开”
“关”
。
极限参数:
参
数
符
号
参数范围
单
位
电源电压
Vcc
11.0
V
输入电压
Vin
0.3--Vcc+0.3
V
工作温度
Topr
0 -- +70
℃
储存温度
Tstg
-40 -- +125
℃
电气参数:
(除非特殊说明,所有
参数 Tamb=25℃,Vcc=9.0V,Vi=1Vrms,f=1KHz 条件下测试)
参
数
符 号
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值 单位
工作电源电压 Vcc
7.5
8.0
9.0
V
工作电源电流 Icc
Vcc=9.0V,Vi=0
平坦模式
4
mA
最大输出电压 Vom
Vcc=9.0V
3.0
Vrms
输出躁声
Vno
Vcc=9.0V,
Vi=0
带宽=400-30KHz
20
uVrm
s
总谐波失真
THD
Vcc=9.0V,
Vi=0.2Vrms,
带宽同上
0.02
%
输入阻抗
Rin
Vcc=9.0V
50
60
KΩ
输出阻抗
Rout
Vcc=9.0V
5.5
KΩ
最大输入电压 Vi(max)
Vcc=9.0V
2.0
Vrms
频率响应
:
不同音响效果模式在不同的频率上有不同的增益,请参考下表:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com