Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIP4110 Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP4110
Description  Quasi-resonant power supply for the IPD series (MIP41X series)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP4110 Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP4110 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP4110 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■応用回路例
T1
RETURN
DSB
600V
1.5A
+
L2
10u
COUT2
470u
25V
DVCC
CY
2200p 250VAC
IC1
RTR1
75k
R1
1k
D
TR
VCC
CVCC 47u
IC1
+
R5
10k
C2
0.1u
R3
10k
IC2
R2
2.2k
CIN
82u
400V
LINE
NTRL
+
C1
0.33u
D1
600V
1.5A
L1
15mH
1.0A
F1
250VAC
4A
CTR 22p
VDD
FB
S
CVDD
0.1u
CDS
220p
1kV
RFB
3.3k
RTR2 43k
RSB
68k
2W
CSB
4700P
1kV
12V/1.2A
+
D2
200V
5A
COUT1
3300u
25V
R4
39k
IPD
DTR
+
ROL
5.1k
COL
22u
CFB
330pF
待機時省エネ三端子
IPD: MIP2E3D
擬似共振電源用IPD :
MIP414
■ご使用に際してのお願い
電源用
IPD
・欧米企業
・アジア現地企業
・その他現地企業
・日本国内企業
・日系アジア企業
(出資比率
50%以上)
MIP41□
アプリケーション
販売不可能地域
販売可能地域
品番
■雑音端子電圧データ比較(
12V/1.2A出力)
■特性図
Pin vs Po
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Po[W]
100V
240V
軽負荷特性
無負荷時50mW
Pin vs Po
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Po[W]
100V
240V
Pin vs Po
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Po[W]
100V
240V
軽負荷特性
無負荷時50mW
ηvs Po
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
Po [W]
100V
240V
ηvs Po
0
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
Po [W]
100V
240V
AC100V入力、12V/1.2A出力
CISPR Pub.22
CLASS B
AC100V入力、12V/1.2A出力
CISPR Pub.22
CLASS B
10~20dB以上低減
AC100V入力、12V/1.2A出力
CISPR Pub.22
CLASS B
AC100V入力、12V/1.2A出力
CISPR Pub.22
CLASS B
10~20dB以上低減
ピーク値規格
マージン
効率カーブ
(2)パナソニック株式会社および正規代理店から販売させて頂きました
IPDは、お客様が生産されている製品にのみお使い下さい。
お客様からの
IPD単品での転売、関与及びサンプル出荷は禁止されています。
(3)お客様が、
IPDを委託生産のために国内外の自社または、他社に支給される場合は、転売や貸与等を防止するために、
IPD単品の支給数量と委託生産された製品の数量管理の義務があり、パナソニックの要望に対しては、報告して頂きます。
また、生産中に発生した不具合品についても管理願います。
(4)上記、
(
1),(2),(3)の事項について、違反の疑いが発生した場合、直ちに現在販売中の出荷を停止させて頂きます。
(1)本製品は、
Power Integrations社(米国)との販売契約上海外現地企業への販売は、禁止されています。
軽負荷特性
(例)
12V/1.2A出力



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com