Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDDY Datasheet(PDF) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LDDY
Description  LDDY Series Power Surge Protector Manual
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LDDY Datasheet(HTML) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LDDY Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
雷卯安防 保障你我
LDDY系列电源电涌保护器说明书
电涌保护器只能在遵守其技术表格规定的条件下使用,若超出其
给定值的上限,则可能导致电涌保护器本身甚至被保护设备的损坏
。
安装此保护器时,必须遵循保护器的相关标准和规范。此电涌保
护器必须由已取得相关证书的专业人员在需要保护的电子设备前进
电源电涌保护器用于电源系统第三级(D级)负载交流/直流设备防雷及抗
浪涌保护
适用范围
护器必须由已取得相关证书的专业人员在需要保护的电子设备前进
行安装。
浪涌保护。
技术参数
安装示意图
安装示意图
型号
LDDY-DC05
LDDY-DC12 LDDY-DC24 LDDY-DC48
标称工作电压
Un
5V
12V
24V
48V
最大持续运行电压
Uc
8V
18V
30V
60V
标称负载电流
I
2A
2A
2A
10A
1.电源电涌保护器可以安装在LPZ2-3区或直接装在被保护设备(或系统)前端,
安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。
安装使用及维护
标称负载电流
I
L
2A
2A
2A
10A
标称放电电流(
8/20μS)In
3kA
3kA
3kA
5kA
最大放电电流(
8/20μS)Imax
5kA
5kA
5kA
10kA
混合波
Uoc
≤4kV
≤4kV
≤4kV
≤8kV
电压保护水平(
In)Up
≤300V
≤300V
≤400V
≤600V
安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。
2. 电涌保护器可以固定在35mm电气导轨上。
3.电涌保护器串联电源线路,“L/+
”连接电源相线或电源正线,“N/-”连接电
源零线或电源负线。安装时两端线路必须分开敷设,不可捆扎在一起,防止二
次感应现象发生。
4.电涌保护器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式,
即“PE
”接地线必须与防雷地线(或被保护设备的外壳)相连
电压保护水平(
In)Up
≤300V
≤300V
≤400V
≤600V
响应时间
tA
≤25ns
温度范围
-40℃…+80℃
安装接线方式
/规格
串联
/多股线4mm2
工作状态指示
绿灯
/红灯
即“PE
”接地线必须与防雷地线(或被保护设备的外壳)相连。
5.该电涌保护器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例
行维护。如在使用过程中,电涌保护器绿色指示灯不亮或电源供电失常,换下
电涌保护器后电源供电恢复正常,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。
工作状态指示
绿灯
/红灯
外壳材料
增强阻燃尼龙,UL94-V0
安装宽度
28mm宽,64mm高
安装支架
35mm电气导轨
防护等级
IP20
上海雷卯电子科技有限公司
021-50828806
防护等级
IP20


Similar Part No. - LDDY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDDY-DC05 LEIDITECH-LDDY-DC05 Datasheet
198Kb / 1P
LDDY series power surge protector manual
More results

Similar Description - LDDY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7140 PASTERNACK-PE7140 Datasheet
122Kb / 1P
N FEMALE MANUAL COAX SWITCH WITH SURGE PROTECTOR
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDB80-385 LEIDITECH-LDB80-385 Datasheet
207Kb / 1P
Power System Class I Surge Protector Product Manual
LDC40-385 LEIDITECH-LDC40-385 Datasheet
209Kb / 1P
Power System Class ??Surge Protector Product Manual
LDDY-DC05 LEIDITECH-LDDY-DC05 Datasheet
198Kb / 1P
LDDY series power surge protector manual
LDJK2-24 LEIDITECH-LDJK2-24 Datasheet
215Kb / 1P
LDJK series surge protector manual
LDJK3-12 LEIDITECH-LDJK3-12 Datasheet
212Kb / 1P
LDJK series surge protector manual
LDTX-5 LEIDITECH-LDTX-5 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-E100 LEIDITECH-LDTX-E100 Datasheet
218Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX LEIDITECH-LDTX Datasheet
218Kb / 1P
LDTX Series signal surge protector manual
SPD-277 LEIDITECH-SPD-277 Datasheet
308Kb / 1P
Street lamp surge protector manual
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com