Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LDTX Datasheet(PDF) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LDTX
Description  LDTX Series signal surge protector manual
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LDTX Datasheet(HTML) 1 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LDTX Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
雷卯安防 保障你我
LDTX系列信号电涌保护器说明书
电涌保护器只能在遵守其技术表格规定的条件下使用,若
超出其给定值的上限,则可能导致电涌保护器本身甚至被保
护设备的损坏
。
安装此保护器时,必须遵循保护器的相关标准和规范。此
LDTX系列信号电涌保护器是为采用5类或超5类线作为传输线路的网络
设备而设计的
适用于各种计算机网络服务器 路由器
HUB\网络交
适用范围
安装
保护
时
须
循保护
的相关标准和规范
电涌保护器必须由已取得相关证书的专业人员在需要保护的
电子设备前进行安装。
设备而设计的。适用于各种计算机网络服务器、路由器、HUB\网络交
换机、宽带设备等。残压低,集中防护,提供4/8线保护。GN‐RJ45/8‐
24路19”机架式可同时满足8‐24路电话线路的过电压保护。
技术参数
安装示意图
安装示意图
型号
LDTX-E100
LDTX-E100-16
LDTX-E100-24
线路工作电压
5V DC
5V DC
5V DC
持续工作电压Un
5V
5V
5V
1.LDTX系列信号电涌保护器可以安装在LPZ0‐1区或直接装在被保护设备
(或系统)前端,安装时out端口离被保护的设备(或系统)越近越好。
安装使用及维护
持续工作电压Un
5V
5V
5V
限制电压Uc
≤15V
≤15V
≤15V
最大放电电流
Imax
5KA
5KA
5KA
传输速率
100Mbps
100Mbps
100Mbps
(或系统)前端,安装时out端口离被保护的设备(或系统)越近越好。
2.电涌保护器可直接串接在所对应的被保护设备的接口上,安装时两端
线路必须分开敷设,不可捆扎在一起,防止二次感应现象发生。
3.电涌保护器接地用尽可能最短的线连接,该保护器接地有两种方式:
(1)间接地:用该电涌保护器外壳直接与电缆的屏蔽层相连。
(2)直接地:用该电涌保护器外壳引出地线作为接地线,接地线必须与
防雷地线(或被保护设备的外壳)相连
插入损耗
≤0.5dB
≤0.5dB
≤0.5dB
响应时间Ta
<1ns
<1ns
<1ns
额定电流
0.5A
0.5A
0.5A
线‐
≤60V
≤60V
≤60V
防雷地线(或被保护设备的外壳)相连。
4.该电涌保护器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需
系统例行维护。如在使用过程中,信号传输出现问题,换下电涌保护器
后信号传输恢复正常,说明电涌保护器已经损坏,需维修或更换。
电压保护
水平
线
≤60V
≤60V
≤60V
线‐
地
≤120V
≤120V
≤120V
外形尺寸
68*25*25mm
19英寸标准机
柜
19英寸标准机
柜
上海雷卯电子科技有限公司
021‐50828806
接口型式
RJ45


Similar Part No. - LDTX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDTX-110 LEIDITECH-LDTX-110 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-12 LEIDITECH-LDTX-12 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-24 LEIDITECH-LDTX-24 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-48 LEIDITECH-LDTX-48 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-5 LEIDITECH-LDTX-5 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
More results

Similar Description - LDTX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GREEGOO Electric Co.,Lt...
BYX-BNC GREEGOO-BYX-BNC Datasheet
222Kb / 2P
Signal Type Surge Protector Device
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDB80-385 LEIDITECH-LDB80-385 Datasheet
207Kb / 1P
Power System Class I Surge Protector Product Manual
LDC40-385 LEIDITECH-LDC40-385 Datasheet
209Kb / 1P
Power System Class ??Surge Protector Product Manual
LDDY-DC05 LEIDITECH-LDDY-DC05 Datasheet
198Kb / 1P
LDDY series power surge protector manual
LDJK2-24 LEIDITECH-LDJK2-24 Datasheet
215Kb / 1P
LDJK series surge protector manual
LDJK3-12 LEIDITECH-LDJK3-12 Datasheet
212Kb / 1P
LDJK series surge protector manual
LDTX-5 LEIDITECH-LDTX-5 Datasheet
164Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDTX-E100 LEIDITECH-LDTX-E100 Datasheet
218Kb / 1P
LDTX series signal surge protector manual
LDDY LEIDITECH-LDDY Datasheet
198Kb / 1P
LDDY Series Power Surge Protector Manual
SPD-277 LEIDITECH-SPD-277 Datasheet
308Kb / 1P
Street lamp surge protector manual
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com