Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIP2E3DMY Datasheet(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP2E3DMY
Description  MIP2E3DMY
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP2E3DMY Datasheet(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP2E3DMY Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP2E3DMY Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP2E3DMY Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
インテリジェントパワーデバイス(IPD)
1
発行年月 : 2001年8月
SLB00045AJD
MIP2E3DMY
シリコンMOS形集積回路
I 特 長
• 軽負荷時の消費電力を大幅に削減
• 各種保護回路機能内蔵によりリアルタイムの保護が可能
I 用 途
• スイッチング電源制御用
I 絶対最大定格 T
a = 25°C ± 3°C
項目
記号
定格
単位
ドレイン電圧
VD
700
V
コントロール電圧
VC
10
V
出力電流
ID
1.15
A
出力ピーク電流
IDP
1.60
A
コントロール電流
IC
0.1
A
チャネル部温度
Tch
150
°C
保存温度
Tstg
−55 ∼ +150
°C
形名表示記号 : MIP2E3DMY
I ブロック図
起動用定電流
オン時
ブランキング
パルス発生回路
過電流
保護
ドレイン電流
検出用
スロープ
補償
軽負荷検出
間欠発振制御用
再起動トリガ
過熱保護回路
内部電源供給
タイマ
間欠動作回路
パワー
MOSFET
ゲート
ドライバ
V-I
変換器
エラーアンプ
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q
Max Duty
Clock
Sawtooth
発振器
1
Drain
Control
3
2
Source
Unit : mm
10.5±0.5
4.5±0.2
9.5±0.2
1.4±0.1
2.5±0.2
0.6
+0.1
–0.2
1.4±0.1
0.8±0.1
φ 3.7±0.2
8.0±0.2
5.08±0.5
2.54±0.3
13
2
1 : Control
2 : Source
3 : Drain
TO-220-A1 Package


Similar Part No. - MIP2E3DMY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
MIP2E4DMY PANASONIC-MIP2E4DMY Datasheet
178Kb / 3P
MIP2E4DMY
MIP2E5DMY PANASONIC-MIP2E5DMY Datasheet
191Kb / 3P
Control Source Drain
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com