Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RSPC95G/30 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RSPC95G/30
Description  La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo numero di piegamenti.
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RSPC95G/30 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RSPC95G/30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RSPC95G/30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RSP
La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente
adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo
numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità
e di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenza
all’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel
campo dell’Automazione industriale e nella Robotica.
Thanks to its high flexibility, the RSP conduit is particularly used
in all those applications where extreme dynamic movements are
required. Its excellent flexibility and fatigue strength together
with its good abrasion resistance make this conduit especially
suitable for Automation Equipment and Robotic Applications.
Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo
di alogeni e cadmio.
High-grade, specially formulated polyamide 12, halogens and
cadmium free.
Estrema Flessibilità
Eccellente resistenza alla fatica
Ottima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica
Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
Enhanched flexibility
Excellent fatigue strength
Enhanced abrasion resistance and good mechanical characteristics
Good weather and UV resistance
IEC/EN 61386-3
IEC/EN 61386-3
Nero (Standard), Grigio
Black (Standard), Grey
Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.
Compatible with the whole TEAFLEX JAW-FIT range fittings.
Applicazione
Application
Materiale
Material
Caratteristiche
del prodotto
Product characteristics
Certificazioni
Approvals
Colori
Colors
Compatibilità
Suitable for
Codice Articolo
Reference number
Diametro Nominale Guaina
Nominal width
Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Profilo
Profile
Confezione
Packing unit
nero / black
grigio / grey
NW
metrico/metric
d1
d2
Rs statico
Rs static
Rd dinamico
Rd dynamic
m
RSPF07B
RSPF07G
7
10
6,2
10
15
40
F
50
RSPF10B
RSPF10G
10
12
9,6
13
20
50
F
50
RSPF12B
RSPF12G
12
16
11,9
15,8
25
65
F
50
RSPF17B
RSPF17G
17
20
16,4
21,2
30
65
F
50
RSPF23B
RSPF23G
23
25
22,6
28,5
35
90
F
50
RSPF29B
RSPF29G
29
32
29
34,5
45
110
F
50
RSPF36B
RSPF36G
36
40
36,5
42,5
60
165
F
30
RSPF48B
RSPF48G
48
50
47,5
54,5
70
180
F
30
RSPC17B
RSPC17G
17
20
15,2
21,2
30
80
C
50
RSPC23B
RSPC23G
23
25
21,7
28,5
40
100
C
50
RSPC29B
RSPC29G
29
32
27,4
34,5
50
120
C
50
RSPC36B
RSPC36G
36
40
35,8
42,5
60
180
C
30
RSPC48B
RSPC48G
48
50
46,7
54,5
70
200
C
30
RSPC56B
RSPC56G
56
68
56
67,2
110
270
C
30
RSPC70B
RSPC70G
70
80
67,2
80
150
350
C
10
RSPC70B/30
RSPC70G/30
70
80
67,2
80
150
350
C
30
RSPC95B
RSPC95G
95
106
91,3
106
170
450
C
10
RSPC95B/30
RSPC95G/30
95
106
91,3
106
170
450
C
30
8


Similar Part No. - RSPC95G/30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Altech corporation
RSP-1 ALTECH-RSP-1 Datasheet
502Kb / 2P
RS Series Relay Modules
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-100 MEANWELL-RSP-100 Datasheet
144Kb / 2P
100W Single Output with PFC Function
RSP-1000 MEANWELL-RSP-1000 Datasheet
301Kb / 6P
1000W Single Output Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RSP-1000 RSG-RSP-1000 Datasheet
185Kb / 6P
1000W Single Output Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-1000 MEANWELL-RSP-1000 Datasheet
296Kb / 6P
1000W Single Output Power Supply
More results

Similar Description - RSPC95G/30

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
LA-1029S ETC1-LA-1029S Datasheet
28Kb / 1P
LA-1029S
logo
Littelfuse
V130LA1P LITTELFUSE-V130LA1P_12 Datasheet
1Mb / 13P
LA Varistor Series
logo
Hammond Manufacturing L...
DNGL HAMMOND-DNGL Datasheet
69Kb / 1P
PATTES DE MISE A LA TERRE
DRDT HAMMOND-DRDT Datasheet
57Kb / 1P
TROUSSE DE MISE A LA TERRE
logo
Littelfuse
V275LS20AP LITTELFUSE-V275LS20AP Datasheet
1Mb / 13P
LA Varistor Series
V320LT7P LITTELFUSE-V320LT7P Datasheet
1Mb / 13P
LA Varistor Series
V420LS40BP LITTELFUSE-V420LS40BP Datasheet
1Mb / 13P
LA Varistor Series
V130LC5P LITTELFUSE-V130LC5P Datasheet
1Mb / 13P
LA Varistor Series
logo
PHOENIX CONTACT
2304458 PHOENIX-2304458 Datasheet
58Kb / 3P
Passive module - FLKM 16/DI/SI/LA/DV
logo
RAYEX ELECTRONICS CO., ...
LA-12FW RAYEX-LA-12FW Datasheet
666Kb / 2P
LA SERIES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com