Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

EPRC05-R6M Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # EPRC05-R6M
Description  Push-Pull Circular connectors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

EPRC05-R6M Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  EPRC05-R6M Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers EPRC05-R6M Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2018/12
品質と信頼の結晶 タジミのコネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ
Push-Pull Circular connectors
NEW
EPRC05/07 series
RoHS 対応
■ 特 長
● インシュレータ(樹脂)に耐熱性の優れた PPS 樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。
● RoHS2 指令に対応(規制 10 物質)。
● 従来のワンタッチロック PRC05/PRC07 シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
■
仕 様
シ リ ー ズ 名
EPRC05 series
EPRC07 series
極
数
2
3
5
6
8
12
8
12
インサート配列*
定 格 電 圧
AC (rms)
300V
300V
150V
300V
200V
300V
100V
定 格 電 流
2A
耐
電
圧
AC (rms) 1 分間
900V
900V
500V
900V
700V
900V
300V
絶 縁 抵 抗
1,000MΩ以上(DC500V)
1,000MΩ以上(DC100V)
接 触 抵 抗
8mΩ以下
25mΩ以下
使用温湿度範囲
−25℃∼+85℃ 85%以下
繰 返 し 動 作
1,000 回
1,000 回
適用電線サイズ
AWG#24(0.2 ㎟)以下
AWG#26(0.1 ㎟)以下
EPRC05/07 シリーズは、
環境にやさしく、はんだ耐熱性が向上した樹脂部品を採用した小形丸形コネクタです。
多治見無線電機株式会社
■ 品名構成
EPRC05 ‒ P 5 M( )
P :プラグ、J:ジャック
R :BH 形レセプタクル
RB :SF 形レセプタクル
F:ソケットコンタクト
M:ピンコンタクト
※
製品の外殻部にシリーズ名の一部を表示しております。
「PRC05…T.M.W 」又は「PRC07…T.M.W 」
※
T.M.W は当社のトレードマークです。
コンタクトの種類
極数
シリーズ名
コネクタ形状
■ 主な材料及び表面処理
部品名
材 質
表面処理
内外殻金属部品
銅合金
ニッケルメッキ
コ ン タ ク ト
銅合金
ニッケル下地
金メッキ
絶
縁
物
PPS 樹脂(黒色)
―
ガ ス ケ ッ ト
シリコンゴム(赤色)
―
*インサート配列は、ピンコンタクトの裏面(はんだ付け側)より見た図です。
EPRC07
EPRC05


Similar Part No. - EPRC05-R6M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
EPR VISHAY-EPR Datasheet
85Kb / 3P
High Voltage DC Filter Capacitors
22-Nov-2019
logo
Power Integrations, Inc...
EPR-000008 POWERINT-EPR-000008 Datasheet
690Kb / 20P
Engineering Prototype Report 1.2 W, Universal Input, Non-isolated, TNY254 (EP8)
EPR-000013 POWERINT-EPR-000013 Datasheet
1Mb / 56P
Engineering Prototype Report (EP13) 43 W / 57 W pk, 5 Output TOPSwitch??GX (TOP246Y) Power Supply
EPR-000014 POWERINT-EPR-000014 Datasheet
1Mb / 28P
Engineering Prototype Report - 3 W Universal Input TinySwitch-II TNY264 Power Supply
EPR-00010 POWERINT-EPR-00010 Datasheet
518Kb / 24P
15W, Universal Input, Single Output, Isolated Converter with TOP233Y
More results

Similar Description - EPRC05-R6M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hirose Electric
RM515EPA-10PC HIROSE-RM515EPA-10PC Datasheet
301Kb / 7P
Push-Pull Circular Plastic Connectors
RP17-13P-12PC HIROSE-RP17-13P-12PC Datasheet
266Kb / 6P
Push-Pull Lock Connectors
logo
Amphenol Corporation
00110930040 AMPHENOL-00110930040 Datasheet
2Mb / 36P
PUSH-PULL CONNECTORS
logo
AVX Corporation
006200167032800 AVX-006200167032800 Datasheet
2Mb / 36P
pUSH-pULL CONNECTORS
logo
Hirose Electric
HR25A-7P-8P HIROSE-HR25A-7P-8P Datasheet
813Kb / 9P
Miniature Push-Pull Circular Connectors
logo
List of Unclassifed Man...
HR10-10P-12S ETC1-HR10-10P-12S Datasheet
2Mb / 20P
Push-Pull Connectors
HR10A-TC-02 ETC2-HR10A-TC-02 Datasheet
2Mb / 20P
Push-Pull Connectors
logo
Japan Aviation Electron...
JB5 JAE-JB5 Datasheet
739Kb / 8P
Compact Push-Pull Circular Connector
logo
Hirose Electric
HR25A HIROSE-HR25A Datasheet
714Kb / 8P
Miniature Push-Pull Circular Connectors
logo
LEMO Connectors
EPA.00.250.NTN LEMO-EPA.00.250.NTN Datasheet
41Kb / 2P
Circular Push Pull Connectors STRT RECPT FOR PCB
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com