Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VOL-PPCB-F24K Datasheet(PDF) 2 Page - 3M Electronics

Part # VOL-PPCB-F24K
Description  VolitionTM RJ45 K5e und K6 Patchpanel
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

VOL-PPCB-F24K Datasheet(HTML) 2 Page - 3M Electronics

  VOL-PPCB-F24K Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics VOL-PPCB-F24K Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Volition™ Classic Patchpanel,
16 Ports, Alu gebürstet
VOL-PPCA-F16K
Volition™ Classic Patchpanel,
16 Ports, Alu schwarz
VOL-PPCB-F16K
Volition™ Classic Patchpanel,
24 Ports, Alu gebürstet
VOL-PPCA-F24K
Volition™ Classic Patchpanel,
24 Ports, Alu schwarz
VOL-PPCB-F24K
Volition™ Classic Patchpanel,
24 Ports, Stahl schwarz
VOL-PPUEB-F24K-IN
Volition™ Classic Patchpanel,
32 Ports, Alu gebürstet
VOL-PPCA-F32K
Volition™ Classic Patchpanel,
32 Ports, Alu schwarz
VOL-PPCB-F32K
Volition™ Classic Patchpanel,
48 Ports, Alu gebürstet
VOL-PPCA-F48K
Volition™ Classic Patchpanel,
48 Ports, Alu schwarz
VOL-PPCB-F48K
Volition™ Economic Patchpanel,
16 Ports, UTP, Alu schwarz
VOL-PPUD-F16K
Volition™ Economic Patchpanel,
24 Ports, UTP, Alu schwarz
VOL-PPUD-F24K
Volition™ Economic Patchpanel,
24 Ports, STP, Alu schwarz
VOL-PPLC-F24K
Volition™ Economic Patchpanel,
48 Ports, UTP, Alu schwarz
VOL-PPUD-F48K
Volition™ Serie K6 gesamtgeschirmt und STP Module
Volition™ Patchpanel K6, 16 Ports, 16 STP Module, Alu gebürstet
VOL-PGCA-W16K
Volition™ Patchpanel K6, 24 Ports, 24 STP Module, Alu gebürstet
VOL-PGCA-W24K
Volition™ Kodierhaube,keystone, blau
VOL-PCC-B
Volition™ Kodierhaube, keystone, gelb
VOL-PCC-Y
Volition™ Kodierhaube, keystone, rot
VOL-PCC-R
Volition™ Kodierhaube, keystone, grün
VOL-PCC-G
Volition™ Blank insert, white
VOL-0300
Volition™ Blank insert, schwarz
VOL-0300-BK
Spezifikationen
Typ/Bestelltext
Ref.-No.
Merkmale
- Kategorie 6 Patchpanel
- mit Volition RJ45 K6 Modulen mit integriertem Staubschutz
- werkzeuglos beschaltbar
- wiederbeschaltbar
- modulares Patchpanel
- integrierte Kabelabfangung
- 16 oder 24 Ports auf einer Höheneinheit
- Portbeschriftung
- optional Farbcodierung der Ports
- kompatibel zu andern Keystone-Modulen
- für das Volition RJ45 K6 Modul optimiert
3M (Schweiz) AG
3M Telecommunications
Eggstrasse 93 · 8803 Rüschlikon
Tel.:
++41 (044) 724 93 21
Fax:
++41 (044) 724 93 36
Internet: 3MTelecommunications.com
Wichtige Information
Achten Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes darauf, ob es sich für den von
Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Ansprüche wegen Fehlens einer zuge-
sicherten Eigenschaft können nur geltend gemacht werden, wenn im Einzelfall eine bestimmte
Eigenschaft ausdrücklich und schriftlich von der Verkaufsleitung der liefernden 3M Gesellschaft
zugesichert worden ist.
3M und Volition sind eingetragene Warenzeichen der 3M Company.
100
19"
1U
118
2U
19"
11
19"
1U
18
15
21
14
17
16



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com