Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VOL-PPCB-F32K Datasheet(PDF) 1 Page - 3M Electronics

Part # VOL-PPCB-F32K
Description  VolitionTM RJ45 K5e und K6 Patchpanel
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

VOL-PPCB-F32K Datasheet(HTML) 1 Page - 3M Electronics

  VOL-PPCB-F32K Datasheet HTML 1Page - 3M Electronics VOL-PPCB-F32K Datasheet HTML 2Page - 3M Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
VolitionTM
RJ45 K5e und K6 Patchpanel
Prinzipieller Aufbau:
-
16 und 24 Ports 1HE, 32 und 48 Ports 2HE, gebürstet oder
schwarz aluminium
-
gesamtgeschirmte Variante mit Gesamtschirmdeckel für alle
Ports (komplett mit Modulen bestückt)
-
einzelgeschirmte Variante mit Schirmhaube je Modul
-
Erdung des Panels durch unlackierte Rückseite automatisch
bei metallisch-blanken Verteilergestellen
-
automatische Erdung des Moduls durch Einrasten in die
Frontplatte
-
inklusive Kabelabfangung und Kabelbinder
-
inklusive zentrale Erdungsschraube
Mit Volition Network Solutions bietet 3M ein Komplettsystem
von Glasfaser- und Kupferlösungen für Unternehmensnetzwerke
an. Ein Bestandteil dieses Systems bilden die 19" Patchpanel.
Sie ermöglichen die Umsetzung des modularen Konzeptes des
Volition RJ45 K6 bei überragenden Montageeigenschaften und
gleichzeitiger Kompaktheit.
Economic UTP Version:
- Tiefpreisoption zu verwenden für Racks mit integriertem Kabelhalter
- 16 und 24 Ports, 1HE, 48 ports, 2HE, aluminium oder
Stahl schwarz
RJ45 K6 Patchpanel
Eigenschaften
• Kategorie 6 Hardware Performance
• Beschaltung aller 8 Adern in einem Arbeitsschritt
• werkzeuglos beschaltbar
• wiederbeschaltbar
• minimale Einbautiefen des Moduls
• Keystone-Befestigungsmaß
• hohe elektromagnetische Verträglichkeit
• im Modul integrierter Staubschutz
• bis zu 24 Modulen auf einer Höheneinheit
• überragendes Kabelmanagement
• installationsfertiger Auslieferzustand
Nutzen
• große Reserven im Link Klasse E
• einfache Montage
• kurze Installationszeit
• schnell erlernbare Montage
• viele Einsatzmöglichkeiten
• sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
• hohe Wirtschaftlichkeit
• zukunftssichere Lösung
• Volition Systemgarantie
Economic UTP Version:


Similar Part No. - VOL-PPCB-F32K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
3M Electronics
VOL-PPCB-F32K 3M-VOL-PPCB-F32K Datasheet
2Mb / 62P
Solutions for Enterprise Networks
More results

Similar Description - VOL-PPCB-F32K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advanced Micro Devices
AMD-K6 AMD-AMD-K6 Datasheet
4Mb / 346P
AMD-K6 Processor
AMD-K6-2E AMD-AMD-K6-2E Datasheet
5Mb / 332P
AMD-K6??2E Embedded Processor
logo
PHOENIX CONTACT
1404391 PHOENIX-1404391 Datasheet
65Kb / 2P
Patchpanel, RJ45, Tragschienenmontage, IP20, 2 Steckpl채tze, Buchse-Buchse, CAT5e, Schirmung 체ber Jumper w채hlbar
logo
3M Electronics
VOL-6UP4-305 3M-VOL-6UP4-305 Datasheet
60Kb / 2P
VolitionTM Category 6 cable 100 Ω, UTP
logo
HARTING Technology Grou...
09-38-012-3002 HARTING-09-38-012-3002 Datasheet
488Kb / 2P
Han K6/6-M-c Inserts
09-38-018-3002 HARTING-09-38-018-3002 Datasheet
481Kb / 2P
Han K6/12 M Crimp Inserts
09-38-018-3102 HARTING-09-38-018-3102 Datasheet
482Kb / 2P
Han K6/12 F Crimp Inserts
09-99-000-0977 HARTING-09-99-000-0977 Datasheet
435Kb / 1P
Removal Tool Han K6/6 Crimp
2021-10-01
09-38-012-3102 HARTING-09-38-012-3102 Datasheet
498Kb / 2P
Han K6/6-F-c
2021-10-01
logo
METZ CONNECT GmbH
130927-1200-E METZ-130927-1200-E Datasheet
378Kb / 6P
SmartConnect Patchpanel 12 ports MC module
2022/07/14 Version: A
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com