Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FR01 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FR01
Description  dip rotary switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FR01 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FR01 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FR01 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
582
FR01
0お問い合わせ先0
TEL0044(813)80010 URL0www.nkkswitches.co.jp
00
FAX0044(813)80310 E-Mail0nkkswitches @nkkswitches.co.jp
FR01
ロータリ
⃝付属品・包装形態・取扱い説明
付属品
フラットタイプ用ツマミAT-4180を取り揃えています。設定し
たいポジションが見やすく,ドライバーなしでポジション設定
が容易にできます。
使用上の注意
・AT-4180ツマミは,スイッチ(フラットタイプ)に抜差しを
繰り返すと保持力が低下しますので,
装着したものは引抜か
ないようにしてください。やむを得ず抜差しする時は,1回
としてください。
・AT-4180ツマミを装着する時は,スイッチ本体の設定目印と
AT-4180
ツマミの設定目印の方向を確認し,溝を合わせて差
し込んでください。(29.4N以下で完全に差し込んでくださ
い)完全に差し込んでない場合は,抜けやすくなります。
・PC-H端子タイプの場合,スイッチ本体へツマミ取付後,は
んだ付けを行ってください。
AT-4180
(別売り)
マガジンスティック仕様
PC端子形
PC-H端子形
FR01-AR10PB-ST
,FR01-AC10PB-ST,FR01-AR16PB-ST,FR01-AC16PB-ST FR01-AR10HB-ST,FR01-AC10HB-ST,FR01-AR16HB-ST,FR01-AC16HB-ST
FR01-FR10P-ST
,FR01-FC10P-ST,FR01-FR16P-ST,FR01-FC16P-ST,
FR01-KR10P-ST
,FR01-KC10P-ST,FR01-KR16P-ST,FR01-KC16P-ST
FR01-FR10H-ST
,FR01-FC10H-ST,FR01-FR16H-ST,FR01-FC16H-ST,
FR01-KR10H-ST
,FR01-KC10H-ST,FR01-KR16H-ST,FR01-KC16H-ST
FR01-SR10P-ST
,FR01-SC10P-ST,FR01-SR16P-ST,FR01-SC16P-ST
9.6
2.1
16.2
540
16.2
540
15.6
530
390
13.1
390
33.6
528
12.5
取扱い説明
丸洗い洗浄はできません
はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては,
アルコール系の洗浄液をお使いください。
丸洗い洗浄対応タイプをご要望の場合は,当社販売部門までお
問合せください。
取付けについて
はんだ付け後は,プリント基板のソリ等で端子部に機械的スト
レスが加わらないようにご注意ください。
はんだ付けについて
はんだ付けの際は,ポジション設定を以下のようにして作業し
てください。尚,納入時は以下のポジションで設定されていま
す。
FR01-AR10
, AR16, FR10, FR16, KR10, KR16, SR10, SR16:
0ポジション
FR01-AC10
,FC10,KC10,SC10:7ポジション
FR01-AC16
,FC16,KC16,SC16: F ポジション
包装形態
FR01
の包装形態はマガジンスティック包装となります。
包装形態記号
 マガジンスティック包装:-ST
商品名の末尾に包装形態記号を付記してご注文くださいますよ
うお願い致します。ご発注は,包装単位でお願い致します。
Fタイプ,Kタイプ,Sタイプは50個/本
Aタイプは25個/本です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com