Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

G33ATB304 Datasheet(PDF) 1 Page - TOCOSAMERICA, INC.

Part # G33ATB304
Description  Single-Turn Surface Mount Trimmers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOCOS [TOCOSAMERICA, INC.]
Direct Link  http://www.tocos.com
Logo TOCOS - TOCOSAMERICA, INC.

G33ATB304 Datasheet(HTML) 1 Page - TOCOSAMERICA, INC.

  G33ATB304 Datasheet HTML 1Page - TOCOSAMERICA, INC. G33ATB304 Datasheet HTML 2Page - TOCOSAMERICA, INC. G33ATB304 Datasheet HTML 3Page - TOCOSAMERICA, INC. G33ATB304 Datasheet HTML 4Page - TOCOSAMERICA, INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
■品名一覧表 LIST OF PART NUMBERS
■品名構成 PART NUMBER COMPOSITION
RoHS 指令対応
RoHS compliant
端子形状
A:J リード端子形
B:ガルウイング端子形
Shape of terminals
A:J hook
B:Gull wing
50 Ω
100 Ω 200 Ω 300 Ω 500 Ω
(500)
(101)
(201)
(301)
(501)
1kΩ
2kΩ
3kΩ
5kΩ
10kΩ
(102)
(202)
(302)
(502)
(103)
20kΩ
30kΩ
50kΩ 100kΩ 200kΩ
(203)
(303)
(503)
(104)
(204)
300kΩ 500kΩ
1MΩ
2MΩ
ー
(304)
(504)
(105)
(205)
《標準公称抵抗値》 
《Nominal resistance value》
シリーズ名
調整溝形状 +溝タイプ:G32
−溝タイプ:G33
Series name
Shape of adjustment slot + slot:G32
ー slot:G33
•G32•••
 
A••T•
  B••  
102
公称抵抗値(3 桁)
Nominal resistance value(3digits)
□□  □
記号
乗数
Code
Multiplier
0
×100
1
×101
2
×102
…
…
6
×106
乗数
Multiplier
抵抗値(単位 Ω)
Resistance (Unit Ω )
抵抗変化特性
 B:直線性
Resistance taper
B:Linear
梱包形態
 T  :エンボステープ仕様
 無印:バラ 袋詰め
Form of packaging
 T
 :Embossed tape
 Blank:Vinyl pack
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
通
産
機
器
用
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
高
回
転
寿
命
形
非
接
触
角
度
セ
ン
サ
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
可
変
抵
抗
減
衰
器
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
民
生
機
器
用
単回転型 表面実装トリマ Single-Turn Surface Mount Trimmers
カ
タ
ロ
グ
を
ご
利
用
い
た
だ
く
に
あ
た
り
製品形状
梱包形態
Shape of product
Form of packaging
調整溝形状 Shape
端子形状
テーピング(リール) バラ箱詰め(ビニール袋)
of adjustment slot Shape of terminals
Taping (reel)
Boxing (Vinyl pack)
J リード
G 32 AT
G 32 A
J hook
ガルウィング
G 32 BT
G 32 B
Gull wing
J リード
G 33 AT
G 33 A
J hook
ガルウィング
G 33 BT
G 33 B
Gull wing
梱包数量
500pcs/reel
100pcs/pack
Number in package
(3,000pcs/reel)
1,000pcs/box
+溝
+ slot
−溝
− slot
■特徴
●超小型、超薄型(3.2 × 3.4 ×2mm)
●密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能
●端子材質は金属であり、はんだ食われがない
●はんだディップフロー/リフローによるはんだ付け可能
●ハロゲンフリーに対応可能
■ Features
● Ultra small & thin square SMD trimmers (3.2 × 3.4 × 2mm)
● Sealed to withstand immersion cleaning processes with various
cleaning agent.
● Metal terminals do not cause solder corrosion.
● Designed for flow, reflow soldering.
● Halogen free correspondence is possible
G3 Series
ト
リ
マ
ポ
テ
ン
シ
ョ
メ
ー
タ
G3 Series
25
( )内は記号
( ):code


Similar Part No. - G33ATB304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
G33 TAYCHIPST-G33 Datasheet
1Mb / 3P
Silicon Z?밆iodes
logo
Littelfuse
G3300 LITTELFUSE-G3300 Datasheet
165Kb / 2P
terminations and adapt ers
May 2012
logo
List of Unclassifed Man...
G331 ETC1-G331 Datasheet
60Kb / 2P
Multipurpose Enclosures
logo
Multicomp Pro
G331 MULTICOMP-G331 Datasheet
176Kb / 1P
Multipurpose Enclosures
09/10/20 V1.0
logo
GTM CORPORATION
G3314 GTM-G3314 Datasheet
385Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results

Similar Description - G33ATB304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TOCOSAMERICA, INC.
VG039N TOCOS-VG039N Datasheet
103Kb / 2P
Surface Mount Single-Turn Trimmers
logo
List of Unclassifed Man...
ST32ETG200 ETC2-ST32ETG200 Datasheet
133Kb / 6P
SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS (SINGLE TURN)
logo
Vishay Siliconix
ST4ETA202 VISHAY-ST4ETA202 Datasheet
170Kb / 8P
Surface Mount Cermet Trimmers (single turn)
06-Mar-06
ST32ETA502 VISHAY-ST32ETA502 Datasheet
375Kb / 7P
Surface Mount Cermet Trimmers (single turn)
06-Mar-06
logo
List of Unclassifed Man...
ST-4EB503 ETC2-ST-4EB503 Datasheet
173Kb / 6P
SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS (SINGLE TURN)
ST-4ETA104 ETC2-ST-4ETA104 Datasheet
173Kb / 6P
SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS (SINGLE TURN)
logo
Copal Electronics
ST-4 COPAL-ST-4 Datasheet
133Kb / 6P
SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS (SINGLE TURN)
logo
Vishay Siliconix
ST-4 VISHAY-ST-4 Datasheet
181Kb / 8P
Surface Mount Cermet Trimmers (single turn)
06-Mar-06
logo
Copal Electronics
ST4ETA103 COPAL-ST4ETA103 Datasheet
133Kb / 6P
SURFACE MOUNT CERMET TRIMMERS (SINGLE TURN)
ST4TB104 COPAL-ST4TB104 Datasheet
278Kb / 7P
SINGLE TURN SURFACE MOUNT TYPE TRIMMERS SINGLE TURN
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com