Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH9305 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH9305
Description  Gabellichtschranken Slotted Interrupters
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH9305 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH9305 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH9305 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 9305
Gabellichtschranken
Slotted Interrupters
2001-02-22
1
Wesentliche Merkmale
• Kompaktes Gehäuse
• GaAs-IR-Sendediode (940 nm)
• Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
• Gehäuse mit SFH 4110 und SFH 3100 F als
Basiskomponenten
Anwendungen
• Geschwindigkeitsüberwachung
• Motorsteuerung
• Überwachung des Papiervorschubs in
Druckern, Kopier- und Faxgeräten
• Speicherlaufwerke
• Steuerung des Druckkopfes in Druckern
• Münzdetektion
• Optoelektronische Schalter
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 9305
on request
Schwarzes Polykarbonat Plastikgehäuse, Anschlüsse im 2.54-mm
Raster, Senderseite durch Buchstaben „E“, Empfängerseite durch
Buchstaben „S“ gekennzeichnet.
Black polycarbonate plastic material housing, solder tabs 2.54-mm
(1/10”) spacing, emitter side marked with letter “E”, sensor side
marked with letter “S”.
Features
• Compact type
• GaAs infrared emitter (940 nm)
• Silicon phototransistor detector with
daylight-cutoff filter
• Package using SFH 4110 and SFH 3100 F as
basic components
Applications
• Speed control
• Motor control
• Monitoring of paper feed in printers, copiers,
facsimiles
• Disk drives
• Control of print head in printers
• Coin detection
• Optoelectronic switches


Similar Part No. - SFH9305

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9300 ETC-SFH9300 Datasheet
59Kb / 7P
Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
OSRAM GmbH
SFH9301 OSRAM-SFH9301 Datasheet
122Kb / 12P
Gabellichtschranken Slotted Interrupters
SFH9302 OSRAM-SFH9302 Datasheet
122Kb / 12P
Gabellichtschranken Slotted Interrupters
SFH9303 OSRAM-SFH9303 Datasheet
122Kb / 12P
Gabellichtschranken Slotted Interrupters
SFH9304 OSRAM-SFH9304 Datasheet
122Kb / 12P
Gabellichtschranken Slotted Interrupters
More results

Similar Description - SFH9305

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
CNZ1102 PANASONIC-CNZ1102 Datasheet
55Kb / 3P
Photo Interrupters
CNZ1111 PANASONIC-CNZ1111 Datasheet
54Kb / 3P
Photo Interrupters
logo
List of Unclassifed Man...
G-310 ETC-G-310 Datasheet
380Kb / 7P
PHOTO INTERRUPTERS
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG220 KODENSHI-SG220 Datasheet
89Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
SG223 KODENSHI-SG223 Datasheet
102Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
SG209 KODENSHI-SG209 Datasheet
143Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
SG23FI KODENSHI-SG23FI Datasheet
127Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
SG243 KODENSHI-SG243 Datasheet
116Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
SG248 KODENSHI-SG248 Datasheet
157Kb / 2P
PHOTO INTERRUPTERS
logo
OSRAM GmbH
SFH9301 OSRAM-SFH9301 Datasheet
122Kb / 12P
Gabellichtschranken Slotted Interrupters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com