Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM32L151VBH6ADTR Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # STM32L151VBH6ADTR
Description  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VBH6ADTR Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L151VBH6ADTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 129 page
background image
List of tables
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
6/129
DocID024330 Rev 4
Table 48.
I2C characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 49.
SCL frequency (fPCLK1= 32 MHz, VDD = VDD_I2C = 3.3 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Table 50.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 51.
USB startup time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 52.
USB DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 53.
USB: full speed electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 54.
ADC clock frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 55.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Table 56.
ADC accuracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 57.
Maximum source impedance RAIN max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 58.
DAC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 59.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 60.
Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 61.
Comparator 1 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 62.
Comparator 2 characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 63.
LCD controller characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 64.
LQPF100 14 x 14 mm, 100-pin low-profile quad flat package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 65.
LQFP64 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . . . . 109
Table 66.
LQFP48 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . . . . . . 113
Table 67.
UFQFPN48 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 68.
UFBGA100 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine-pitch ball grid array
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 69.
UFBGA100 7 x 7 mm, 0.5 mm pitch, recommended PCB design rules . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 70.
TFBGA64 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, thin fine-pitch ball grid array
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Table 71.
TFBGA64 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch, recommended PCB design rules . . . . . . . . . . . . . . . 122
Table 72.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 73.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Table 74.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com