Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AP64351Q Datasheet(PDF) 21 Page - Diodes Incorporated

Part # AP64351Q
Description  AUTOMOTIVE-COMPLIANT, 40V, 3.5A SYNCHRONOUS BUCK WITH PROGRAMMABLE SOFT-START TIME
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIODES [Diodes Incorporated]
Direct Link  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP64351Q Datasheet(HTML) 21 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP64351Q Datasheet HTML 17Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 18Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 19Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 20Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 21Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 22Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 23Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 24Page - Diodes Incorporated AP64351Q Datasheet HTML 25Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
AP64351Q
Document number: DS42746 Rev. 1 - 2
21 of 26
www.diodes.com
June 2020
© Diodes Incorporated
AP64351Q
Application Information (continued)
16
External Loop Compensation Design (continued)
From Eq. 17, the value of R5 is calculated as:
������������ = ������. ������������������������������������[
������
������
] ∙ ������������ ∙ ������������������������ ∙ ������������������������
= ������. ������������������������������������[
������
������
] ∙ ������������������������������ ∙ ������������ ∙ ������������������������
≈ ������������. ������������������������
Choose a standard resistor value for R5 close to its calculated value. For example, choose R5 to be 14kΩ.
From Eq. 18, C5 is calculated as:
������������ =
������������������������ ∙ ������������������������
������������������������ ∙ ������������
=
������������ ∙ ������������������������
������. ������������ ∙ ������������������������
≈ ������. ������������������
Choose a standard capacitor value for C5 close to its calculated value. For example, choose C5 to be 3.3nF.
From Eq. 19, C6 is calculated as:
������������ = ������������������ (
������������ ∙ ������������������������
������������
,
������
������ ∙ ������������������ ∙ ������������
)
= ������������������ (
������������������ ∙ ������������������������
������������������������
,
������
������ ∙ ������������������������������������ ∙ ������������������������
)
≈ ������������������(������. ������������������, ������������. ������������������)
= ������������. ������������������
C6 is optional. If used, choose a standard capacitor value for C6 close to its calculated value. For example, choose C6 to be 39pF.
From Eq. 20, the approximate range of C4 is calculated as:
������������ = [
������
������������������ ∙ ������������ ∙ ������������
,
������
������������ ∙ ������������ ∙ ������������
]
= [
������
������������������ ∙ ������������������������������ ∙ ������������������������������
,
������
������������ ∙ ������������������������������ ∙ ������������������������������
]
= [������������. ������������������, ������������. ������������������]
C4 is optional. If used, choose a standard capacitor value for C4 that is close to its calculated range. For example, choose C4 to be 33pF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com