Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FS75R12KE3G Datasheet(PDF) 3 Page - eupec GmbH

Part # FS75R12KE3G
Description  IGBT-Modules
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EUPEC [eupec GmbH]
Direct Link  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FS75R12KE3G Datasheet(HTML) 3 Page - eupec GmbH

  FS75R12KE3G Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FS75R12KE3G Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
vorläufige Daten
preliminary data
Technische Information / technical information
FS75R12KE3 G
IGBT-Module
IGBT-Modules
min.
typ.
max.
-
-
0,35
K/W
-
-
0,58
K/W
Mechanische Eigenschaften / mechanical properties
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften
zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with
the belonging technical notes.
Innere Isolation
case, see appendix
3
300
225
6
g
weight
G
Gewicht
Innerer Wärmewiderstand; DC
thermal resistance, juncton to case; DC
Transistor Wechelr. / transistor inverter
Diode Wechselrichter / diode inverter
RthJC
comperative tracking index
Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung
Schraube M5
M
mounting torque
screw M5
CTI
internal insulation
°C
150
Gehäuse, siehe Anlage
Tvjop
-40
-
125
-
-
°C
maximum junction temperature
power dissipation
B-Wert
R2= R1 exp[B(1/T2 - 1/T1)]
B25/50
P25
K/W
20
mW
-
3375
-
K
-
0,009
-
Charakteristische Werte / characteristic values
NTC-Widerstand / NTC-thermistor
Nennwiderstand
Tc= 25°C
rated resistance
B-value
%
Tc= 25°C
k
Ω
Abweichung von R100
R25
-
Nm
°C
-
Al2O3
Tstg
-40
-
125
Lagertemperatur
storage temperature
pro Modul / per module
λ
Paste= 1W/m*K / λgrease= 1W/m*K
operation temperature
Betriebstemperatur
RthCK
thermal resistance, case to heatsink
Höchstzulässige Sperrschichttemp.
Übergangs Wärmewiderstand
Tvjmax
5
-
-
deviation of R100
Verlustleistung
Tc= 100°C, R100= 493Ω
∆R/R
Thermische Eigenschaften / thermal properties
-5
-
-
5
3 (8)
Datenblatt_FS75R12KE3G_V2.xls
2001-08-16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com