Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RE485ECT Datasheet(PDF) 1 Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

Part # RE485ECT
Description  485 Isolated transceiver module
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

RE485ECT Datasheet(HTML) 1 Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

  RE485ECT Datasheet HTML 1Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
2 / 2
REV:16.2
RE(3)485ECT 系 列
485隔 离 型 收 发 器
1
3
2
4
5
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
RGND
管脚定义
1 / 2
REV:16.2
RE(3)485ECT 系 列
485
隔离型收发模块
型 号 列 表
RE3485ECT
RE485ECT
4.75-5.25
5.0
参数
输 入 电压
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
256
Point
50
100
VDC
4.75
5.25
mA
%
10
95
mA
5
5.0
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
5
10
9
8
底视 图
侧视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
MCU
RE485E
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领 域
典型 应 用电路
产品特性:
驱动电 压 : 5.0V
传输速 率 :9600bps(MAX)
无需外 围 电路, 简 化设计
总线过 压 保护
ESD 防 护 (Contact:+8 KV;Air:+1 5 KV)
满足T I A / E I A - 485标 准
隔离电 压 :3000 VDC
e
R
ICU
e
R
ICU
静态电 流 <35mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
9600
DIP10
DIP10
总线过压保护(T)
Yes
产品介绍
RE485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 9600bps, 输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
产 品型号
输入电 压
电压(VDC)
范围(VDC)
速 率(bps)
封装
参数
项 目
说明
最 小值
典 型值
最大值
单 位
工 作 温度 范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输 延 时
湿 度
控 制 管脚 电 流
ESD 保 护
输入(V )
A-B
控 制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输 出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
工业 控 制
电力 自 动化控 制
智能 家 居
通讯
PLC
工矿
仪器 仪 表
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功 能
说明
控 制收/发管 脚
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
驱 动
接 收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
空气 放 电(C H T )
接触放 电( CHT)
KV
KV
+8
+15
接触 放 电(C T )
KV
+15
9600
3.17-3.45
3.3
Yes
工作温 度 :-40
+85
℃ ~
℃
uS


Similar Part No. - RE485ECT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Guangzhou Reicu Electro...
RE485ECHT REICU-RE485ECHT Datasheet
5Mb / 1P
485 Enhanced Isolation Transceiver Module
REV:15.4
More results

Similar Description - RE485ECT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Burr-Brown (TI)
ISO485 BURR-BROWN-ISO485 Datasheet
177Kb / 11P
Isolated RS-485 DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER
logo
Texas Instruments
ISO1176 TI-ISO1176 Datasheet
823Kb / 25P
ISOLATED RS-485 PROFIBUS TRANSCEIVER
ISO1176 TI-ISO1176_1 Datasheet
823Kb / 25P
ISOLATED RS-485 PROFIBUS TRANSCEIVER
logo
Analog Devices
ADM2483 AD-ADM2483_15 Datasheet
322Kb / 20P
Isolated RS-485 Transceiver
REV. C
logo
Texas Instruments
ISO1176 TI1-ISO1176_15 Datasheet
1Mb / 37P
Isolated RS-485 Profibus Transceiver
ISO1176T TI1-ISO1176T_15 Datasheet
1Mb / 35P
Isolated Profibus RS-485 Transceiver
logo
Renesas Technology Corp
ISL32740E RENESAS-ISL32740E Datasheet
881Kb / 20P
Isolated 40Mbps RS-485 PROFIBUS Transceiver
logo
Guangzhou Reicu Electro...
RE3485CT REICU-RE3485CT Datasheet
1Mb / 1P
485 Isolated transceiver module
REV:15.4
RE385CTR3 REICU-RE385CTR3 Datasheet
6Mb / 1P
485 Isolated transceiver module
REV:19.2
RS3485C REICU-RS3485C Datasheet
3Mb / 1P
Isolated transceiver module
REV:18.2
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com