Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT-508310LW Datasheet(PDF) 4 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

Part # HT-508310LW
Description  CS10K–JB-S AWG 30-28/24/26
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JAM [Japan Automatic Machine Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.jam-net.co.jp/eng/
Logo JAM - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

HT-508310LW Datasheet(HTML) 4 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

  HT-508310LW Datasheet HTML 1Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 2Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 3Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 4Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 5Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 6Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 7Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. HT-508310LW Datasheet HTML 8Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
1
Introduction | Einleitung
1.1
About this Manual | Zu dieser Bedienungsanleitung
This instruction manual describes the application and operation of the crimping
tool as well as the required maintenance measures. This instruction manual must
be available together with the tool.
Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Anwendung und Bedienung des Crimp-
werkzeugs sowie die erforderlichen Wartungsmaßnahmen. Die Bedienungsanlei-
tung muss ständig beim Werkzeug verfügbar sein.
This instruction manual is valid for the following product:
Diese Bedienungsanleitung gilt für folgendes Produkt:
+
CS 10 K – JB-S AWG 30-28/24/26
Article No. | Artikel Nr. : HT-508310 LW
Warranty Claims, Liability | Gewährleistungsansprüche, Haftung
We decline all liability for damage caused by failure to observe instructions on the
hand tool or in the operating instructions. Unauthorized modifications to the hand
tool exclude any liability on the part of the manufacturer for resulting damage.
Wir lehnen jede Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachten von Hinweisen
am Handwerkzeug oder in der Bedienungsanleitung entstehen. Eigenmächtige
Umbauten am Handwerkzeug schließen eine Haftung des Herstellers für daraus
resultierende Schäden aus.
1.2
Intended Use | Bestimmungsgemäße Verwendung
The CS 10 K-JB-S Crimping Tool allows crimping of the below mentioned prod-
ucts:
Das CS 10 K-JB-S Crimpwerkzeug ist zur Verarbeitung der unten aufgeführten
Artikel vorgesehen:
1.3
Application Range | Anwendungsbereich
Cross sec-
tion range
Leiterquer-
schnitt
AWG
Crimp height
wire
Crimphöhe
Leiter
± 0,05
Crimp width
wire
Crimpbreite
Leiter
± 0,1
Crimp height
insulation
Crimphöhe
Isolation
± 0,1
Crimp width
insulation
Crimpbreite
Isolation
± 0,1
J.A.M.
Contact No.
Kontakt Nr.
JB-S
30 – 28
0,55
1,15
1,25
1,55
508310
24
0,62
1,35
26
0,59
1,25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com