Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPSD325X Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # UPSD325X
Description  Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 256Kbit SRAM
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD325X Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  UPSD325X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 176 page
background image
µPSD325X DEVICES
4/176
I/O PORTS (MCU Module) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
I/O Port Functions (Table 28.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
P1SFS (91H) (Table 29.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
P3SFS (93H) (Table 30.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
P4SFS (94H) (Table 31.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
PORT Type and Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PORT Type and Description (Part 1) (Figure 17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PORT Type and Description (Part 2) (Figure 18.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
OSCILLATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Oscillator (Figure 19.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
SUPERVISORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
RESET Configuration (Figure 20.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
External Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Low VDD Voltage Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Watchdog Timer Overflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
USB Reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
WATCHDOG TIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Watchdog Timer Key Register (WDKEY: 0AEH) (Table 32.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Description of the WDKEY Bits (Table 33.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
RESET Pulse Width (Figure 21.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Watchdog Timer Clear Register (WDRST: 0A6H) (Table 34.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Description of the WDRST Bits (Table 35.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
TIMER/COUNTERS (TIMER0, TIMER1 AND TIMER2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Timer0 and Timer1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Control Register (TCON) (Table 36.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Description of the TCON Bits (Table 37.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
TMOD Register (TMOD) (Table 38.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Description of the TMOD Bits (Table 39.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Timer/Counter Mode 0: 13-bit Counter (Figure 22.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Timer/Counter Mode 2: 8-bit Auto-reload (Figure 23.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Timer/Counter Mode 3: Two 8-bit Counters (Figure 24.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Timer/Counter 2 Control Register (T2CON) (Table 40.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Description of the T2CON Bits (Table 41.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Timer/Counter2 Operating Modes (Table 42.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Timer 2 in Capture Mode (Figure 25.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Timer 2 in Auto-Reload Mode (Figure 26.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com