Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-26CWCKS1 Datasheet(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-26CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-26CWCKS1 Datasheet(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-26CWCKS1 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
479
YB2
YB2
新商品
トグル
ロッカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
デ
ザ
イ
ン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾
 
斜
タッチパネル
シートキーボード
表示灯
規格品
付属品
取扱説明
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。
発光素子のスイッチ本体取付け
超高輝度 LED(抵抗内蔵タイプ)(AT-634,AT-636)
LED(-)端子(D カット側)をスイッチ本体の(-)側に合わ
せ,ランプ金具 A・B の穴に差し込んでください。
超高輝度 LED(抵抗なしタイプ)
(AT-625,AT-628,AT-631,AT-632)
LED のバルブの中に埋め込まれている金具(リードフレーム)
の大きいほうがカソード(-)側になりますので,LED(-)端
子をスイッチ本体の(-)側に合わせ,ランプ金具 A・B の穴に差
し込んでください。
AT-625, AT-631, AT-632
LED(-)端子(D カット側)をスイッチ本体の(-)側に合わ
せ,ランプ金具 A・B の穴に差し込んでください。
AT-628
操作部交換時の取外し
操作部の取外しによりボタン側面が変形し(凸となり),スイッチ動
作を阻害する要因となります。取外した操作部(ボタン)は再使用
せずに新品に交換してください。
スイッチのパネル取付け
〔推奨締付トルク〕
スイッチをパネルに取付ける際は,300~600mN・mにてナット
を締付けてください。
締付治具 AT-106
操作部への表示
操作部に文字・記号等の表示が可能です。
表示サービスをご希望の場合は,当社販売部門までお問合せくだ
さい。
1.ボタンに彫刻または印刷(ホットスタンプ等)が可能です。
彫刻の場合:深さ0.3mm以下としてください。
彫刻の色入:エナメル系の塗料をご使用ください。
外輪照光ボタンは,ボタン外周部に塗料が付着
した場合,ボタン外周部に特殊加工がしてあり
拭取りが困難となりますので,ご注意ください。
2.フィルムをご使用の場合  フィルム厚さ:0.1mm以下
取扱い上のご注意
静電気などによるLEDの破壊を防止するため,取扱いに際しては
アースに接続した導電マットまたは金属板上で作業し,更に人体
アースを接続するよう十分配慮してください。
ゴム製品に対する配慮
カ
ソ
ー
ド
(−)
ア
ノ
ー
ド
(+)
金
具
(大)
バルブ
(−)
(+)
Dカット
(−)
(+)
(−)
(+)
Dカット
60
C0.4又はR0.5
t 0.1
□16.4
 0
−0.1
丸形
角形
1.2±0.1
R0.6
17.4 +0.08
−
0.1
パネル
丸ナット
ご使用の際は,「取扱説明/ゴム製品に対する配慮」
D-4ページを参照ください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com