Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FD650S Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FD650S
Description  LED drive control/keyboard scanning ASIC FD650
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FD650S Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FD650S Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FD650S Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
集成电路 FD650
4
内部时序参数(测试条件:Ta = 25℃,VCC =5V)
参
数
符 号
最 小
典 型
最 大
单 位
电源上电检测产生的复位时间
TPR
10
25
60
ms
显示扫描周期
TP
4
8
20
ms
键盘扫描间隔,按键响应时间
TKS
20
40
80
ms
注:本表时序参数是内置时钟周期的倍数,内置时钟频率随电源电压的降低而降低。
接口时序参数(测试条件:Ta = 25℃,VCC =5V)
参
数
符 号
最 小
典 型
最 大
单 位
DAT下降沿启动信号的建立时间
TSSTA
100
-
-
ns
DAT下降沿启动信号的保持时间
THSTA
100
-
-
nS
DAT上升沿停止信号的建立时间
TSSTO
100
-
-
ns
DAT上升沿停止信号的保持时间
THSTO
100
-
-
ns
CLK时钟信号的低电平宽度
TCLOW
100
-
-
nS
CLK时钟信号的高电平宽度
TCHIG
100
-
-
nS
DAT输入数据对CLK上升沿的建立
时间
TSDA
30
nS
DAT输入数据对CLK上升沿的保持
时间
THDA
10
nS
DAT输出数据有效对CLK下降沿的
延时
TAA
2
30
nS
DAT输出数据无效对CLK下降沿的
延时
TDH
2
40
nS
平均数据传输速率
Rate
0
4M
bps
注:本表计量单位以纳秒即10
-9,未注明最大值则理论值可以无穷大。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com