Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

24-001663 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 24-001663
Description  D-SUB Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

24-001663 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  24-001663 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH 24-001663 Datasheet HTML 2Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
08.10.2021
07.10.2021
Fischer
Name
Lehmenkühler
R
dim. in mm
24K1A2070
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
D-SUB Filter Male 90° 9pos.
with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
D-SUB Filter Stiftleiste 90° 9pol.
mit Befestigungswinkel, Erdungswinkel mit Clip, Gewindeeinsatz
2:1
Index:
a Original
1 / 2
Technical specification/
Technische Daten:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
Working voltage/
Betriebsspannung:
IEC 664-1
100 VDC
- 25 °C ... + 105 °C
> 1 GΩ
5 A
Temperature
working range/
Umgebungstemperatur:
Dielectric
withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit (DWV):
Capacitance value/
Kapazitätswert:
424 VDC
see table/
siehe Tabelle
Mating cycles/
Steckzyklen:
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 200
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Installation specification/
Montagedaten:
Solder parameter/
Lötparameter:
Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:
Solder bath temperature/
Lötbadtemperatur:
100 °C for 30 sec./
100 °C für 30 Sek.
260 °C for 5 sec./
260 °C für 5 Sek.
Recommended torque
value for thread/
Empfohlenes Drehmoment
für Gewinde:
max. 6 in.LB/
max. 67 Ncm
PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:
see sheet 2/
siehe Seite 2
PCB snap for hole
diameter/
PCB Clip für
Lochdurchmesser:
PCB thickness/
Leiterplattenstärke:
n 3,1 mm
1,6 mm
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/
Isolierkörper:
Shell/
Gehäuse:
High temp. PA UL 94 V-0
Steel, Sn over Ni
Threaded insert/
Gewindeeinsatz:
Cu alloy, Sn over Ni
Mounting bracket/
Befestigungswinkel:
High temp. PA UL 94 V-0
Cu alloy, Sn
Grounding bracket
with snap/
Erdungswinkel mit Clip:
Mounting bracket/
Befestigungswinkel
Threaded insert/
Gewindeeinsatz
Grounding bracket
with snap/
Erdungswinkel
mit Clip
Contact plating/
Kontakt Veredelung:
Part no. / Part marked/
Art.-Nr. / Bedruckung:
24-001653
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
24-001652
24-001651
Quality class/
Gütestufe:
3
2
1
Capacitance value/
Kapazitätswert:
370 pF
` 20 %
24-001661
24-001662
24-001663
24-001671
24-001672
24-001673
1
2
3
1
2
3
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
Gold flash over nickel
Gold über Nickel
20 µin hard gold over min. 50 µin nickel
20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
30 µin hard gold over min. 50 µin nickel
30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
1300 pF
` 20 %
830 pF
` 20 %


Similar Part No. - 24-001663

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
24-001663 CONEC-24-001663 Datasheet
333Kb / 2P
D-SUB Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
08.10.2021
24-001663 CONEC-24-001663 Datasheet
333Kb / 2P
D-SUB Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
08.10.2021
More results

Similar Description - 24-001663

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
163A14169X CONEC-163A14169X Datasheet
283Kb / 1P
D-SUB Male 90° 9pos. 0.370inch with threaded insert, mounting bracket, grounding bracket
19.11.2020
163A14199X CONEC-163A14199X Datasheet
432Kb / 1P
D-SUB Male 90° 37pos. 0.370 inch with threaded insert, mounting bracket, grounding bracket
25.05.2020
164A12329X CONEC-164A12329X Datasheet
289Kb / 1P
D-SUB Female 90° 9pos. 0.370inch with threaded insert,mounting bracket,grounding bracket
19.02.2007
24-001653 CONEC-24-001653 Datasheet
333Kb / 2P
D-SUB Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
08.10.2021
24-001663 CONEC-24-001663 Datasheet
333Kb / 2P
D-SUB Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
08.10.2021
24-002323 CONEC-24-002323 Datasheet
325Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket, threaded insert
15.12.2021
24-002333 CONEC-24-002333 Datasheet
325Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket, threaded insert
15.12.2021
24-002343 CONEC-24-002343 Datasheet
325Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 9pos. with mounting bracket, grounding bracket, threaded insert
15.12.2021
24-003373 CONEC-24-003373 Datasheet
544Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 25pos. with mounting bracket, grounding clip, threaded insert
17.02.2022
24-007353 CONEC-24-007353 Datasheet
392Kb / 2P
D-SUB C-Filter Male 90° 15pos. with mounting bracket, grounding bracket with snap, threaded insert
12.10.2022
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com