Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLP5 Datasheet(PDF) 2 Page - Exxelia Group

Part # PLP5
Description  RoHS = W
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXXELIA [Exxelia Group]
Direct Link  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP5 Datasheet(HTML) 2 Page - Exxelia Group

  PLP5 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group PLP5 Datasheet HTML 7Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
115
Page revised -
Version 04/15
L
b
a
X=L / 2
X=L / 2
L
4
4
DIÉLECTRIQUE
Polypropylène + papier
imprégnés huile
TECHNOLOGIE
Boîtier métallique laqué
gris
Sorties par cosses à
souder
APPLICATIONS
Utilisation en courant
continu ou alternatif 50 Hz
Filtrage de courant
alternatif redressé
MARQUAGE
modèle
capacité
tolérance
tension nominale
date-code
DIELECTRIC
Polypropylene + paper
oil-impregnated
TECHNOLOGY
Grey lacquered metal
case
Leads by solderable
terminal lugs
APPLICATIONS
Use for D.C. or A.C.
current 50 Hz
Filtering of A.C. rectified
current
MARKING
model
capacitance
tolerance
rated voltage
date-code
HOW TO ORDER
EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE
Model
W : if complient RoHS
Capacitance
Capa. tolerance
Rated voltage (VDC)
PLP 50
–
10 µF
± 10%
2500 V
Modèle
W : si conforme RoHS
Capacité
Tol. sur capa.
Tension nom. (VCC)
PLP 5 without mounting braket / sans fixation
PLP 50 with mounting braket / avec fixation
CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)
VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION (URC)
Voltage /
Tension URC
2000 VCC
2500 VCC
3000 VCC
4000 VCC
5000 VCC
Voltage /
Tension URA
720 VCA
850 VCA
1100 VCA
1500 VCA
1800 VCA
Dimensions (mm)
Capacité CR
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
L
e
Hh
0,1 µF
45
20
50
24
45
20
80
34
60
40
80
50
0,25
45
20
80
24
45
35
80
34
60
40
80
34
60
40
115
34
60
50
115
50
0,5
45
35
80
24
60
40
80
34
60
40
115
34
90
60
115
34
90
60
175
50
1
60
40
115
24
60
45
115
34
60
70
115
34
90
60
175
34
90
80
175
50
2
60
70
115
24
90
60
115
34
90
60
175
34
90
100
175
34
120
120
175
50
3
90
60
115
24
90
90
115
34
90
80
175
34
120
120
175
34
120
160
175
50
4
90
80
115
24
90
80
175
34
90
100
175
34
120
140
175
34
5
90
100
115
24
90
90
175
34
120
90
175
34
120
180
175
34
6
90
80
175
24
90
120
175
34
120
120
175
34
8
90
100
175
24
120
100
175
34
120
140
175
34
10
120
90
175
24
120
120
175
34
120
180
175
34
12
120
100
175
24
Tolérances dim. (mm)
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 1
± 1
+ 2
- 1
max
± 10 % - Capacitance tolerances /
Tolérances sur capacité
For intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value
Toute valeur intermédiaire est exécutée dans les dimensions de la valeur immédiatement supérieure
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Operating temperature
– 25°C + 85°C
Température d’utilisation
Dissipation factor at 1 kHz
Tangente de l’angle de pertes à 1 kHz
for CR
≤ 1 µF and U
RC
≤ 2 500 V
DC
≤ 10.10–3
pour CR
≤1 µF et U
RC
≤ 2 500 V
CC
Dissipation factor at 100 kHz
≤ 10.10–3
Tangente de l’angle de pertes à 100 kHz
Insulation resistance
≥ 3000 M .µF
Résistance d’isolement
Withstand voltage
3 URC
Tension de tenue
Withstand voltage between leads
and case
3 URC
Tension de tenue entre bornes réunies
et masse
Insulation between leads and case
≥ 12000 M
Isolement entre bornes réunies et masse
PLP 51 without mounting braket / sans fixation
Dimensions of brakets for capacitors PLP 50 and PLP 51
Dimensions des fixations des condensateurs PLP 50 et PLP 51
L
45
60
90
120
e
20
35
40
45
50
70
60
80
90
100
120
90
100
120
140
160
180
a
65
85
115
145
b
55
75
105
135
c
16
30
35
40
40
60
50
70
80
90
110
80
90
110
130
150
170
d
4,2
5,5
5,5
5,5
PLP 5 - PLP 50 - PLP 51
RoHS = W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com