Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMC401 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # SMC401
Description  SMC401
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

SMC401 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  SMC401 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC401 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC401 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC401 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC401 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
智能锂电池充电控制芯片SMC401
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/24/2006
Total 5 Pages
Wrote by dipeng
5
GND
-
地
6
OPTION1
I
上拉管脚,不能空接
7
OPTION2
I
上拉管脚,不能空接
8
ILOW
I
充电截止电流检测
9
TS
I
温度检测,如不用则应接电源
10
IMAX
I
恒流检测
11
OPTION3
I
上拉管脚,应通过一个上拉电阻拉到 2.5V,不能空接
12
BAT
I
电池放置检测,如不用则应接地
13
PWM
O
PWM 充电脉冲输出
14
VDD
-
5V 电源
15
NC
-
空接
16
OSCI
I
振荡输入
17
VMAX
I
恒压检测
18
VLOW
I
低电压检测
SMC401
SMC401
SMC401
SMC401 SOP16
SOP16
SOP16
SOP16 脚封装
脚封装
脚封装
脚封装 引脚功能说明表
引脚功能说明表
引脚功能说明表
引脚功能说明表
编号
引脚名
方向
功能描述
1
VLOW
I
低电压检测
2
LED1
O
充电状态指示 1,接 3 色 LED 的红灯
3
LED2
O
充电状态指示 2,接 3 色 LED 的绿灯
4
GND
-
地
5
OPTION1
I
上拉管脚,不能空接
6
OPTION2
I
上拉管脚,不能空接
7
ILOW
I
充电截止电流检测
8
TS
I
温度检测,如不用则应接电源
9
IMAX
I
恒流检测
10
OPTION3
I
上拉管脚,应通过一个上拉电阻拉到 2.5V,不能空接
11
BAT
I
电池放置检测,如不用则应接地
12
PWM
O
PWM 充电脉冲输出
13
VDD
-
5V 电源
14
NC
-
空接
15
OSCI
I
振荡输入
16
VMAX
I
恒压检测
5
55
5.
.
.
.功能简述
功能简述
功能简述
功能简述



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com