Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55022
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
BL55022
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/11/2006
Total 7 Pages
Wrote by 2006
直流电参数
直流电参数
直流电参数
直流电参数 (除非特别指明, Ta=25
oC)
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
参
参
参
参 数
数
数
数
V
VV
VDD
DD
DD
DD
条
条
条
条 件
件
件
件
最
最
最
最 小
小
小
小
值
值
值
值
典型
典型
典型
典型
值
值
值
值
最大
最大
最大
最大
值
值
值
值
单位
单位
单位
单位
Vdd
工作电压
----
----
2.7
----
5.2
V
3V
----
80
210
IDD1
5V
空载/LCD显示
用芯片上RC谐振器
----
135
415
uA
3V
----
8
30
IDD2
工作电流
5V
空载/LCD不显示
用芯片上RC谐振器
20
55
uA
3V
----
1
8
ISTB
待机电流
5V
空载
待机模式
----
2
16
uA
Vil
输入低电压
5V
C、DI、CPW
0
1.0
V
Vih
输入高电压
5V
C、DI、CPW
4.0
5
V
Rph
上拉电阻
5V
DI
50
100
150
kΩ
交流电参数
交流电参数
交流电参数
交流电参数 (除非特别指明, Ta=25
oC)
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符
符
符
符 号
号
号
号
参
参
参
参 数
数
数
数
V
VV
VDD
DD
DD
DD
条
条
条
条 件
件
件
件
最小
最小
最小
最小
值
值
值
值
典型
典型
典型
典型
值
值
值
值
最大
最大
最大
最大
值
值
值
值
单位
单位
单位
单位
3V
22
32
40
Fsys1
系统时钟
5V
片上RC谐振器
24
32
40
kHz
3V
----
32
----
Fsys2
系统时钟
5V
外部时钟源
----
32
----
kHz
3V
44
64
80
Flcd1
LCD扫描时钟
5V
片上RC谐振器
44
64
80
Hz
3V
----
64
----
Flcd2
LCD扫描时钟
5V
片上RC谐振器
----
64
----
Hz
3V
----
----
150
Fclk
通信时钟
5V
占空比50%
----
----
300
kHz
Tc
复位脉冲宽度
C
----
250
----
ns
3V
3.34
----
----
Tclk
控制脉冲宽度
5V
1.67
----
----
us
Tr,Tf
升降沿宽度
----
120
----
ns
Tsu
对DI数据准备
----
120
----
ns
Th
对DI数据保持
----
120
----
ns
Tsu1
对C时钟准备
----
100
----
ns
Th1
对C时钟保持
----
100
----
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com