Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BL1502 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL1502
Description  BL1502
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL1502 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL1502 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL1502 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
BL1502
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/10/2006
Total 5 Pages
Wrote by 2006
管脚说明:
编号
名称
说明
1,7,9,15
INA-,INC-,IND-,INB-
差分负输入端
2,6,10,14
INA+,INC+,IND+,INB+
差分正输入端
3,5,11,13
OUTA,OUTC,OUTD,OUTB
非平衡输出端
4
En
使能端正端
12
En-
使能端负端
16
Vcc
+5V 电源输入端
8
GND
接地端
三
三
三
三. 极限参数
极限参数
极限参数
极限参数
供电电压(Vcc)
7V
输入共模电压范围(V
CM)
±14V
输入差分电压(V
DIFF)
±14V
输入使能电压(V
IN)
7V
储藏温度范围(T
STG)
-65℃~+150℃
四
四
四
四. 工作条件
工作条件
工作条件
工作条件
最小值
最大值
单位
供电电压(Vcc)
4.5
5.5
V
工作温度范围(T
A)
-40
+85
℃
使能输入信号上升和下降时间
500
ns
五
五
五
五. 直流电气特性
直流电气特性
直流电气特性
直流电气特性
若无特别说明,Vcc=5V±10%
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VTH
最小差分
输入电压
VOUT= VOH 或 VOL
-7V<VCM<+7V
-200
35
+200
mV
RIN
输入电阻
VIN=-7V,+7V
(其它输入=GND)
5.0
6.8
10
K
VIN=+10V
其它输入=GND
+1.1
+1.5
mA
IIN
输入电流
VIN=-10V
其它输入=GND
-2.0
-2.5
mA
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VOH
最小高电平
输出电压
Vcc=Min, VDIFF=+1V
IOUT=-6.0 mA
3.8
4.2
V
VOL
最大低电平
输出电压
Vcc=Max, VDIFF=-1V
IOUT=6.0 mA
0.2
0.3
V
VIH
使能高电平
最低电压
2.0
V
VIL
使能低电平
最高电压
0.8
V
IOZ
最大三态
输出漏电流
VOUT=Vcc 或 GND,
ENABLE=VIL,
ENABLE =
IH
V
±0.5
±5.0
uA



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com