Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YDA174 Datasheet(PDF) 2 Page - YAMAHA CORPORATION

Part # YDA174
Description  Support AudioEngine HD Class-D Speaker Amplifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Direct Link  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

YDA174 Datasheet(HTML) 2 Page - YAMAHA CORPORATION

  YDA174 Datasheet HTML 1Page - YAMAHA CORPORATION YDA174 Datasheet HTML 2Page - YAMAHA CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
●营业部
〒
438-0192 静岡県磐田市松之木島203
TEL 0539-62-4918 FAX 0539-62-5054
●东京营业所
〒
108-8568 東京都港区高輪2-17-11
TEL 03-5488-5431 FAX 03-5488-5088
●大阪营业所
〒
542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-12
TEL 06-6252-6221 FAX 06-6252-6229
雅马哈株式会社半导体事业部
以上内容、可能会在没有预告的情况下进行修改
YDA174
项目
YDA174
(DD-2SP)
备注
电源电压
IO电源[V]
3.0~3.6
digital电源[V]
1.65~1.95
Analog电源[V]
5~18
clock输入 [MHz]
24.576 / (22.5792)
48kHz x 512
/ (44.1kHz x 512 : option)
Host I/F
I2C
MAX: 400kbps
Digital输入输出
输入 I2S port数
3个系统
(其中1个系统附带SRC)
24bit 精度
输入对应 fs[kHz]
非 SRC 通路 : 48 / (44.1)
SRC 通路 : 8~192
输出 I2S port数
2个系統
24bit 精度
输出对应 fs[kHz]
48 / (44.1)
扬声器输出
(连续最大输出)
15W (15V/8Ω)
20W (14V/4Ω)
低EMI Class-D 立体声功放
・过电流保护
・高温保护
・高电压保护
・DC检出保护
・短路保护 内置保险丝
AudioEngineTM HD
HELIOS
✔
标准支持
F/W 支持 fs=48kHz
Spacious Sound 3D
✔
Harmonics
Enhancer
✔
Karaoke
✔
SDK
✔
32bit floating point DSP
・75MHz
・298ms delay RAM
音源
发音数
FM 4-Voice
启动音、操作音
预制音
58种
Package
形状
QFN48
尺寸[mm x mm]
7 x 7
主要规格
固件例
DSP (AudioEngineTM HD)
Audio InterFace (AIF)
Registers
Clock
Generator
PLL
General IO switch
PWM
SPout
框架图



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com