Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSE655 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSE655
Description  Power TOPLED with Lens Hyper-Bright LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSE655 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSE655 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSE655 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2001-03-05
2
LS E655
Anm.: -11 gesamter Farbbereich (siehe Seite 4)
-11 gesamter Durchlassspannungsbereich, Lieferung in Einzelgrupppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe,
die aus nur 3 bzw. 4 Halbgruppen besteht. Einzelne Halbgruppen sind nicht erhältlich.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Halbgruppe enthalten.
Note: -11 Total color tolerance range (please see page 4)
-11 Total forward voltage tolerance, delivery in single groups (see page 5)
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4
individual groups. Individual half groups are not available.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group.
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Farbe der
Lichtaustritts-
fläche
Color of the
Light Emitting
Area
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 50 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 50 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS E655-U2AA-11
super-red
colorless clear
560 …1400
1150 (typ.)
Q62703-Q5996



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com