Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 32 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 50 page
background image
A3-31
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■特長
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持します。
●
高信頼性ラッチ機構を採用し,投入状態を機械的に保持します。
●
常時はコイル消費電力やうなり音がありませんので,常時閉路状態
 のビル設備照明用として節電ができます。
●
可逆形は機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備
 しており,買電や自家発電の電源切換用に適しています。
●
交流操作形,交流/直流両用操作形
■ご注文指定事項(形式)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
●
機械ラッチ形電磁接触器(非可逆形)
SC-5-1/V
 コイルAC100V 1b
●
機械ラッチ形電磁接触器(可逆形)
SC-5-1RM/VG
 コイルDC100V ヒキハズシAC100V 1b×2
引きはずしコイル
電圧
(注)投入コイル電圧と引きはずしコイル電圧が異なる場合には,必ず両方のコイル電圧をご指定ください。
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ
(AC-3)
200-
240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
380-
440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ
(AC-3)
200-
240V
11
13
13
18
18(19)
18(19)
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
380-
440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
抵抗負荷
(AC-1)
200-
240V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
380-
440V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
−
−
1a
1b
−
−
1a
1b
1a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
1a2b
  
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
希望小売
価格
〔円〕
  
機械ラッチ形電磁接触器(非可逆形)
機械ラッチ形電磁接触器(可逆形)
−
−
1aX2
1bX2
−
−
1aX2
1bX2
1a2bX2
2a2bX2
2a2bX2
2a2bX2
2a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
1a2bX2
SC-03/V
SC-0/V
SC-05/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-5-1/V
SC-N1/VS
SC-N2/VS
SC-N2S/VS
SC-N3/VS
SC-N4/VS
SC-N5/VS
SC-N6/VS
SC-N7/VS
SC-N8/VS
SC-N10/VS
SC-N11/VS
SC-N12/VS
SC-N14/VS
SC-03RM/V
SC-0RM/V
SC-05RM/V
SC-4-0RM/V
SC-4-1RM/V
SC-5-1RM/V
SC-N1RM/VS
SC-N2RM/VS
SC-N2SRM/VS
SC-N3RM/VS
SC-N4RM/VS
SC-N5RM/VS
SC-N6RM/VS
SC-N7RM/VS
SC-N8RM/VS
SC-N10RM/VS
SC-N11RM/VS
SC-N12RM/VS
SC-N14RM/VS
SC11AV-□00
SC13AV-□00
SC14AV-□10
SC14AV-□01
SC18AV-□00
SC19AV-□00
SC20AV-□10
SC20AV-□01
SC20AV-□12
SC25BAE-□22
SC35BAE-□22
SC50BAE-□22
SC65BAE-□22
SC80BAE-□12
SC93BAE-□12
SC1CBAE-□12
SC1FBAE-□12
SC1JBAE-□12
SC2CBAE-□12
SC3ABAE-□12
SC4ABAE-□12
SC6ABAE-□12
SC11RV-□00
SC13RV-□00
SC14RV-□10
SC14RV-□01
SC18RV-□00
SC19RV-□00
SC20RV-□10
SC20RV-□01
SC20RV-□12
SC25BRE-□22
SC35BRE-□22
SC50BRE-□22
SC65BRE-□22
SC80BRE-□12
SC93BRE-□12
SC1CBRE-□12
SC1FBRE-□12
SC1JBRE-□12
SC2CBRE-□12
SC3ABRE-□12
SC4ABRE-□12
SC6ABRE-□12
6,290
7,590
9,230
12,080
12,590
13,360
13,360
14,600
15,160
18,710
20,070
33,560
44,160
47,900
63,550
90,890
93,220
116,800
240,700
254,700
425,200
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
○
希望小売
価格
〔円〕
14,530
15,350
22,060
27,800
28,970
30,840
30,840
35,750
36,540
44,180
45,660
66,480
80,290
104,900
139,000
198,100
203,700
280,400
521,000
553,700
979,000
(写No.AF88-801)
SC-0/V形
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
注:商品コードでもご注文いただけます。
①形式
②コイル呼び電圧 ③補助接点構成
①形式
②コイル呼び電圧
 ③補助接点構成
形式
商品コード
❶
形式
補助接点
構成
補助接点
構成
商品コード
❶
(注1)03∼N3形の機械ラッチ形電磁接触器には,ヘッドオンのオプションユニットは取付けられません。非可逆形の場合,サイドオンとフロントオン
のオプションユニットのみが取付可能です。なお,03∼5-1形の追加補助接点ユニットはSZ-AS1V形(機械ラッチ形用)(1a1b品)となります。
SC-N4/VS∼N12/VS形以上は追加補助接点ユニットは取付できません。
可逆形SC-03RM/V∼N3RM/VS形の場合,追加補助接点ユニットは右側接触器,左側接触器に各1個取付可能です。
(注2)定格使用電流の( )内定格は電磁接触器としてサーマルリレーなしで使用する場合の適用です。
❶ 商品コード欄の□にはコイル電圧指定コードが入ります。上記価格は,コイル電圧AC200Vの価格です。
機械ラッチ形電磁接触器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com