Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD1691CB Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD1691CB
Description  Monolithic FM AM Radio-IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD1691CB Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD1691CB Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1691CB Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1691CB Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1691CB Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1691CB Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD1691CB Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
华晶双极电路
CD1191CB
第 2 页 共 5 页
续上表
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
15
FM/AM SW
FM/AM 选择
22
AFC / AGC
AFC/AGC 控制
16
INAMI
AM 中频输入
23
OUTDET
检波输出
17
INFMI
FM 中频输入
24
INAF
功放输入
18
NC
空脚
25
CRIP
纹波滤波
19
METER
调谐指示
26
VCC
电源
20
GNDIF
中频地
27
OUTAF
功放输出
21
AFC / AGC
AFC/AGC 控制
28
GNDP
功放地
3  电特性 
3.1 极限参数 
除非另有规定 T
amb = 25
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
14
V
功耗
PD
700
mW
工作环境温度
Tamb
-10 ~ 60
储存温度
Tstg
-50 ~ 125
3. 2 推荐工作条件
推
荐
值
参数名称
符号
推 荐 条 件
最 小
典 型
最 大
单 位
电源电压
Vcc
2
7.5
V
3.3 电特性 
除非另有规定 T
amb = 25
VCC= 6V
规 范 值
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
最小
典型
最大
单位
AM 时
Vin = 0
3.5
10.0
静态电流
ICCQ
FM 时
Vin = 0
7.0
14.0
mA
调频
前端电压增益
AV1
Vin1 = 40dBuV / 100MHz
32
39
46
dB
检波输出
VD1
Vin3= 90dBuV / 10.7MHz
1kHz
22.5 kHz
频偏
39
77.5
155
mV
限幅灵敏度
VSEN1
当 V
D1 下降 3dB 时的输入
24
32
dBuV
检波失真
THD1
Vin3 = 90dBuV / 10.7MHz
1kHz
75 kHz
频偏
0.3
2.0
%
调谐指示电流
IB1
Vin3 = 90dBuV / 10.7MHz
1.8
3.5
7.0
mA
调幅
前端电压增益
AV2
Vin2 = 60dBuV / 1660kHz
15
22
29
dB
输入灵敏度
VSEN2
455kHz
1kHz
30% 调制
时 输出为 -34dBm
14
20
27
dBuV
检波输出
VD2
Vin3 = 85dBuV / 455kHz
(1kHz
30% 调制)
39
77.5
155
mV
调谐指示电流
IB2
Vin3 = 85dBuV / 455kHz
(1kHz
30% 调制)
1.3
3.0
7.0
mA
检波失真
THD2
Vin2 = 90dBuV / 1660kHz
(1kHz, 30% 调制) Vcc = 7.8V
0.6
2.0
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com