Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD7377CZ Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD7377CZ
Description  7W×4 four-channel audio power amplifier circuit Version
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD7377CZ Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD7377CZ Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7377CZ Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
双 极 电 路
CD7377CZ
版本:S-2012-04-A
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第 2 页 共 8 页
2. 2、引脚说明
引脚
符
号
功
能
引脚
符
号
功
能
1
OUT1
通道 1 输出
9
S-GND
前置地
2
OUT2
通道 2 输出
10
T-OUT
检测输出
3
VCC
电源
11
IN4
通道 4 输入
4
IN1
通道 1 输入
12
IN3
通道 3 输入
5
IN2
通道 2 输入
13
VCC
电源
6
SVR
电容旁路
14
OUT4
通道 4 输出
7
ST-BY
待机控制
15
OUT3
通道 3 输出
8
PW-GND
功率地
3、电特性
3. 1、极限参数
除非另有规定,T
amb=25℃
参 数 名 称
符 号
条 件
额 定 值
单 位
峰值电源电压
VCC
t=50ms
40
V
直流电源电压
VCC
28
V
正常工作时
电源电压
VCC
18
V
瞬态输出
峰值电流
IO
t=100μs,不重复
4.5
A
连续输出
峰值电流
IO
f>10Hz
3.5
A
功耗
PD
Tcase=85℃
36
W
贮存温度,结温
Tstg
-40~150
℃
3. 2、电特性
除非另有规定,T
amb=25℃, VCC=14.4V, RL= 4, f=1kHz, THD=10%
参 数 名 称
符 号
测 试 条 件
规 范 值
单 位
最小
典型
最大
电源电压
VCC
8
18
V
静态电流
ICCQ
RL=∞
150
mA
输出偏置电压
VOS
150
mV
输出功率
PO
RL=4
BTL
21
24
W
每通道
6.5
7
RL=2
每通道
11.5
最大输出功率
PO-MAX
BTL,方波输出
VCC=14.4V
33
37
W
VCC=13.7V
28
32
转下页



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com