Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CT3582 Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

Part # CT3582
Description  Supports ordinary three-light mode and two-light mode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CORETECH [SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD]
Direct Link  www.coretechic.com
Logo CORETECH - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

CT3582 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

  CT3582 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD CT3582 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD CT3582 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
3
应用电路图
电源指示灯
L1 应选取开启电压为 1.88V-1.93V(在 2mA 电流下测量)的 LED。
4
功能描述(参考应用电路图)
4.1 电池检测
在
VDD 断开的情况下接入电池,CT3582 会通过自动“极性识别”系统对电池极性
进行判断并做出相应控制,使电池检测指示灯
L1 亮,表示电池已正常接入电路。当选用
三灯模式时,如果电池电压小于
4.25V(典型值),则 L2 闪烁,L3 熄灭,表示该电池需
要进行充电;如果电池电压大于或者等于
4.25V(典型值),则 L2 熄灭,L3 亮,表示该
电池已经充满,不需要继续充电。当选用二灯模式时,如果电池电压小于
4.25V(典型值),
则
L2 闪烁,表示该电池需要进行充电;如果电池电压大于或者等于 4.25V(典型值),则
L2 常亮,表示该电池已经充满,不需要继续充电。
4.2 电池空载
当
VDD 连通而尚未接入电池时,L1、L2 常亮;此时 BTP 与 BTN 两端之间的电压
差为
4.17V(典型值)。
4.3 正常充电及饱和检测
VDD 连通并且接入未满电池时,电源开始通过 CT3582 的控制对电池进行正常充电
(此时不论电池以何种极性接入电路,均能正常充电)
。电池两端电压缓缓升高,若选用
三灯模式,则此时
L1 亮, L2 闪烁,L3 熄灭,表示电池正在被充电;当电池电压升高到
4.25V(典型值)时,L2 熄灭,饱和检测指示灯 L3 亮,表示充电过程结束,电池已饱和;
若选用二灯模式,充电时
L2 闪烁,饱和时 L2 常亮。
4.4 短路保护
若充电过程中,发生电池短路的情况,则
CT3582 内部“短路保护”系统会自动将



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com