Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSC2314F Datasheet(PDF) 2 Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

Part # CSC2314F
Description  4-channel input sound processor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WISWOOD [WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED]
Direct Link  http://www.wiswood.com/
Logo WISWOOD - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

CSC2314F Datasheet(HTML) 2 Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

  CSC2314F Datasheet HTML 1Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 2Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 3Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 4Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 5Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 6Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 7Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 8Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2314F Datasheet HTML 9Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
CSC 2314F
V. 2.2
第
2 页共 13 页
(接上页)
序号
符号
功能 描述
序号
符号
功能 描述
8RIN4
右声道输入
4
22
BOUT_R 右声道低音控制输出
9RIN3
右声道输入
3
23
OUT_R
右扬声器输出
10
RIN2
右声道输入
2
24
OUT_L
左扬声器输出
11
RIN1
右声道输入
1
25
DGND
数字地
12
LOUD_L
左声道响度输入
26
DATA
数据输入
13
LIN4
左声道输入
4
27
CLK
时钟输入
14
LIN3
左声道输入
3
28
REF
基准电压(
1/2 VDD)
散热数据
参数 说明
符号
SOP28
DIP28
单位
结
−引脚热阻
Rth j-pins
85
65
°C / W
最大额定值
参数 名称
符号
数值
单位
电源电压
VDD
12
V
输入电压
VI
−0.3 ~ VDD+0.3
V
工作温度
Tamb
−25 ~+85
℃
贮存温度
Tstg
−55 ~+150
℃
参考特性数据
参数 说明
符号
最小值
典型
最大值
单位
电源电压
VDD
69
10
V
最大输入信号处理
VCL
2
Vrms
总谐波失真度
V
=1 Vrms,
f
=1kHz
THD
0.01
0.1
%
信噪比
S/ N
106
dB
声道分离度
f
=1kHz
SC
103
dB
音量控制(
1.25 dB / 级)
−78.5
0
dB
低音和高音控制(
2dB/ 级)
−14
+
14
dB
前后和平衡控制(
1.25 dB / 级)
−38.75
0
dB
输入增益
0
11.25
dB
静音衰减
100
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com