Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT3786D Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT3786D
Description  Li-ion Battery Charger
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT3786D Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT3786D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3786D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3786D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3786D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT3786D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
HT3786D
Ver1.0
4
电池检测
在电源断开的情况下接入电池,
HT3786D 会通过自动“极性识别”系统对电池进行相应控制。此时
LCD S1-S5 的状态(下面简称“指示状态”)参见表 2 的描述。
电池空载
当电源连通而尚未接入电池时,
BTP 与 BTN 两端之间的电压差为 4.25V(典型值),指示状态参见
表
2 的描述。
正常充电及饱和检测
电源连通并且接入未满电池
(电池电压<4.15V),电源开始通过 HT3786D 的控制对电池进行充电,充电
电流约为
400mA(典型值),电池两端电压缓缓升高,当电池电压升高到 4.25V(典型值)时,充电过程
结束,电池已饱和。此过程中指示状态参见表
2 的描述。当电池电压<4.15V,才重新对电池充电。
短路保护
若在电源接入后发生电池短路的情况,则
HT3786D 内部“短路保护”系统会自动将充电电流减小至
25mA(典型值),同时给出短路状态指示(指示状态参见表 2 的描述)。此时若电池以正确极性接入则仍
可以充电。
过温保护
若充电时芯片结温超过
TO(150 ℃ 典型值),内部“过温保护”系统会自动将充电电流减小,直到
结温下降至
TR(130℃ 典型值),IC恢复正常充电状态。
极限参数
特性
符号
范围
单位
工作电压
VDD
8
V
输入电压
VIN
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOPR
-20~+90
℃
节点温度
TJ
150
℃
典型参数(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
-
5
-
8
V
空载电压
Vo
VDD=5V~8V
4.18
4.25
4.28
V
饱和电压
Vs
VDD=5V~8V
4.20
4.27
4.30
V
充电电流
ICHARGE
VDD=5V, |VBTP-VBTN|=3.6V
-
400
-
mA
短路检测
VSHORT
VDD=5V, |VBTP-VBTN|: 1.5V→0.2V
-
1
-
V
第
1格转换点
Vc1
|VBTP-VBTN|:3.7→3.9V
3.8
V
第
2格转换点
Vc2
|VBTP-VBTN|:3.9→4.1V
4.0
V
第
3格转换点
Vc3
|VBTP-VBTN|:3.95→4.25V
4.15
V
第
4格转换点
Vc4
|VBTP-VBTN|:4.15→4.35V
4.25
V
静电保护
ESD
人体模型
4000
V
表 2 HT3786D典型参数



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com