Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PL3536 Datasheet(PDF) 2 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

Part # PL3536
Description  High-precision constant voltage/constant current, primary side control
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMICRO [Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  https://pmicro.com.cn/en
Logo PMICRO - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

PL3536 Datasheet(HTML) 2 Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd

  PL3536 Datasheet HTML 1Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 2Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 3Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 4Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 5Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 6Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 7Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd PL3536 Datasheet HTML 8Page - Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
PL3536
PL3536
PL3536
PL3536
V1.0 © 2011
www.pmicro.com.cn
2
1
1
1
1
概要
PL3536是款恒流/恒压原边控制的高性能离线反
激式开关电源,其外部仅需少量元件。其内部集
成了包括功率MOSFET以及原边控制模块等高压功
率调节器。
PL3536适用于小于15W的AC/DC应用场合。其无需
光耦以及次级控制电路就能实现高精度的恒流/
恒压功能。系统稳态时也无需额外的补偿电路,
从而能够得到精准的电压/电流控制。
与传统的次级调节方式相比,PL3536能够降低系
统元器件数量,PCB面积以及整个系统成本,且可
以提高系统的效率及稳定性。
PL3536复合模式的应用使得芯片能够实现低静态
功耗、低音频噪音、高效率。在恒流模式以及系
统重载下,芯片会工作在PFM模式,系统正常时,
PL3536工作在PWM模式。这种绿色模式会大大提高
系统的效率,同时能够节省能耗。
PL3536 具有多种保护功能以应对系统的各种异
常状态。主要包括:限流保护、欠压保护、过压
保护、VDD 钳位等。系统发生异常时,芯片将被
保护,直到系统恢复正常状态。
PL3536提供DIP8封装。
2
2
2
2
特性
�
内置高集成度的功率MOSFET
�
+/-5%恒压调节
�
全电压范围内精准的恒流调节
�
去除光耦和次级恒流恒压控制电路
�
内置高精度恒流调节的线电压补偿
�
内置变压器电感补偿
�
可编程的输出线补偿
�
内置可提高效率的自适应多模式PWM/PFM控制
�
低启动电流
�
内置软启动
�
内置短路保护
�
内置前沿消隐
�
过流保护
�
过压保护
�
VDD钳位保护
�
欠压保护
�
过载保护



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com