Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

USB3300 Datasheet(PDF) 5 Page - SMSC Corporation

Part # USB3300
Description  Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

USB3300 Datasheet(HTML) 5 Page - SMSC Corporation

  USB3300 Datasheet HTML 1Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 2Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation USB3300 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 49 page
background image
Hi-Speed USB Host, Device or OTG PHY with ULPI Low Pin Interface
Datasheet
SMSC USB3300
5
Revision 1.06 (07-19-06)
DATASHEET
List of Figures
Figure 1.1 Basic ULPI USB Device Block Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 1.2 ULPI Interface Features as Related to UTMI+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 2.1 USB3300 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 3.1 USB3300 Pin Diagram - Top View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.1 Simplified USB3300 Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 6.2 ULPI Digital Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 6.3 ULPI Timing Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 6.4 ULPI Register Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 6.5 ULPI Register Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 6.6 ULPI Transmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 6.7 ULPI Receive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 6.8 Entering Low Power Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 6.9 Exiting Low Power Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 6.10 USB3300 On-the-Go Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 7.1 USB3300 Application Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 7.2 Expanding Downstream Ports for USB3300 Host Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 8.1 USB3300-EZK 32 Pin QFN Package Outline, 5 x 5 x 0.9 mm Body (Lead-Free) . . . . . . . . . 49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com