Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AHT30 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # AHT30
Description  Temperature and humidity sensor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AHT30 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AHT30 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AHT30 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
AHT30 说明书
www.aosong.com
2023年9月
5 /13
2.应用信息
2.1 焊接说明
为防止氧化和优化焊接,传感器底部的焊点镀有
Ni/Au。在PCB上,I/O接触面长度7应比传感器
的
I/O封装焊盘大0.2~0.3mm,宽度应比封装焊盘大0.1~0.2mm,靠内侧的部分要与I/O焊盘的形状匹
配,引脚宽度与
SMD封装焊盘宽度比为1:1,见图8。对于网板和阻焊层设计8,建议采用阻焊层开
口大于金属焊盘的铜箔定义焊盘(
SMD)。对于SMD焊盘,如果铜箔焊盘和阻焊层之间的空隙为
60µm~75µm,阻焊层开口尺寸应该大于焊盘尺120µm~150µm。封装焊盘的方形部分要匹配相应的
方形的阻焊层开口,以保证有足够的阻焊层区域 (尤其在拐角处) 防止焊锡交汇。每一个焊盘都
要有自己的阻焊层开口,在相邻的焊盘周围形成阻焊层网络。
图
8 推荐传感器 PCB设计尺寸(单位:mm),外围虚线部分为SMD封装外部尺寸
关于焊锡印刷,推荐使用带有电子抛光梯形墙的激光切割的不锈钢网,建议钢网厚度
0.125mm.
对于焊盘部分的钢网尺寸须比
PCB焊盘长0.1mm,且放置于离封装中心区0.1mm位置。裸焊盘的钢
网要覆盖
70%-90%的焊盘区域—也就是在散热区域的中心位置达到1.4mmx2.3mm。由于SMD的贴
装高度较低,建议使用免清洗
type 3焊锡9,且在回流时用氮气净化。
图
9.JEDEC 标准的焊接过程图, TP <260℃,tP <30sec,无铅焊接。TL<180℃,t
L
<150sec,焊接时温度上升和
下降的速度应
<5℃/sec。
请使用标准的回流焊炉对传感器进行焊接,传感器符合
IPC/JEDEC J-STD-020D 焊接标准,回流
焊最佳使用温度低于
230℃,能承受的极限焊接温度260℃,应注意的是在最高TP温度下,接触时间应
小于
30秒(见图9)。建议在回流焊焊接时使用低温180℃。
注意
:焊接后传感器可能出现暂时性读数偏低。
2.2 存储条件和操作说明
温湿度传感器不是普通的电子元器件,
用户必须给予重视并做好防护。传感器长期暴露在高
浓度的化学蒸汽中将会产生读数漂移。因此建议将传感器放置于防静电包装袋,并在
10~50℃范围温
7
接触面是指
PCB上的金属层,焊接SMD焊盘的地方。
8
阻焊层是指
PCB顶层覆盖在连接线上的绝缘层。
9 焊锡的类型与焊锡内部粒子的尺寸有关。
Type3 尺寸范围为25–45 µm粉末。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com