Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

57-20003 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 57-20003
Description  Female connector B17, field attachable, coding selectable
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

57-20003 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  57-20003 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
0
0,0
0,00
∢
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
± 5°
10.11.23
10.11.23
Harke
Name
Schäfers
R
dim. in mm
57K1A0077
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
general tolerance/
Allgemeintoleranz:
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
Female connector B17, field attachable,
coding selectable
Kupplung B17, feldkonfektionierbar,
Codierung wählbar
1,5:1
Index:
a Original
1 / 1
A
TX+
RX+
RX-
TX-
AWG22
AWG22
AWG22
AWG22
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1,5mm²
1
2
3
4
5
6
7
8
9
shielding optional/
Schirmung optional
yellow / gelb
white / weiß
blue / blau
orange / orange
shielding / Schirmung
grey / grau
gn-ye / gn-ge
schwarz / black
blue / blau
brown / braun
Contact assignment/
Kontaktbelegung:
Description/
Bezeichnung:
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
Type/
Typ:
57 - 20003
ENP - 17S - 0 - RKCPst4PEDbu4 / 150 / 034
Contact site/
Kontakt Seite:
Male/ Stift (power / Power)
Female/ Buchse (data / Daten)
Cable-Ø D/
Kabel-Ø D:
10,5-11,5mm
5 power-contacts contained in set/
5 Power-Kontakte im Set enthalten
4 data-contacts contained in set/
4 Daten-Kontakte im Set enthalten
Materials/
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
Cable gland/
Kabelverschraubung:
CuZn, Ni
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
PA, UL 94 V-0
NBR / HNBR
Housing/
Gehäuse:
CuZn, Ni
Cable cage/
Kabelkäfig:
PA, UL 94 V-0
Insert/
Einsatz:
PA, UL 94 V-0
RK shielding sleeve/
RK Schirmhülse:
Coupling nut/
Bajonettmutter:
GD-Zn, Ni
CuZn, Ni
23,8
max. external cable
diameter see table/
max. Kabelaussen-
durchmesser siehe Tabelle
5
6
3
4
2
1
9
8
7
Color marking optional/
Farbring optional
Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 57 - 99003
Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 57 - 99004
Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 57 - 99005
Installation specification/
Montagedaten:
Crimping tool/
Crimpzange:
36 - 000640
Locator for crimping tool/
Positionierer für Crimpzange:
36 - 000610
Assembly instruction/
Montageanleitung:
790 - 985100
Screwdriver across
flats 22/
Schraubendreher SW22:
36 - 000750
D
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
57 - 99069
Quantity/
Menge:
50
48 - 99015
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.
Quantity/
Menge:
50
Width across flats 22/
SW22
open/close inscription
on bayonet screw/
open / close Beschriftung
auf Bajonettschraube
Width across flats 22/
SW22
Technical specification:
Technische Daten:
Rated Voltage acc. UL2237/
Bemessungsspannung nach UL2237:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating acc. UL2237/
Strombelastbarkeit nach UL2237:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
24 V DC
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
3/2
Degree of protection/
Schutzart:
IP 65/67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
-20°C ... +80°C
Mating cycles/
Steckzyklen:
>=100
1 kV
4 A (AWG22)
<10 mOhm
>100 MOhm
No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
4
5
600 V AC/DC
6 kV
14 A (2,5 mm²)
Data-element:
Daten-Element:
Power-element:
Leistungs-Element:
Impedance/
Impedanz:
100 Ohm
<5 mOhm
Rated Voltage/
Bemessungsspannung:
50 V AC/DC
600 V AC/DC
Current rating/
Strombelastbarkeit:
4 A / 40°C
14 A / 40°C


Similar Part No. - 57-20003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
57-20000 CONEC-57-20000 Datasheet
245Kb / 1P
Female connector B17, field attachable, coding selectable
10.11.23
57-20001 CONEC-57-20001 Datasheet
243Kb / 1P
Female connector B17, field attachable, coding selectable
10.11.23
57-20002 CONEC-57-20002 Datasheet
250Kb / 1P
Female connector B17, field attachable, coding selectable
10.11.23
More results

Similar Description - 57-20003

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
V1-G-ABG-PG9 PF-V1-G-ABG-PG9 Datasheet
583Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V1D-G-ABG-PG9 PF-V1D-G-ABG-PG9 Datasheet
583Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V1-W-ABG-PG9 PF-V1-W-ABG-PG9 Datasheet
574Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V15-G-ABG-PG9 PF-V15-G-ABG-PG9 Datasheet
584Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V15-G-Q3 PF-V15-G-Q3 Datasheet
1Mb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V15-W-ABG-PG9 PF-V15-W-ABG-PG9 Datasheet
434Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2021-12-08
V15-W-PG9 PF-V15-W-PG9 Datasheet
556Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V15B-G-ABG-PG9 PF-V15B-G-ABG-PG9 Datasheet
583Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V17-G-PG9 PF-V17-G-PG9 Datasheet
600Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
V19-G-ABG-PG9 PF-V19-G-ABG-PG9 Datasheet
584Kb / 2P
Female connector, field-attachable
2023-02-20
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com