Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

59-22011 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 59-22011
Description  Flange B40, with square, coding 1
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

59-22011 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  59-22011 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
B
A
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
A
A
B
B
C
C
D
D
scale
/Maßstab:
tolerance of cable/
Kabeltoleranz:
0
0,0
0,00
L <= 5m: L + 50mm
L > 5m: L ± 2%
∢
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
± 1,5°
10.11.23
10.11.23
Harke
Name
Schäfers
R
dim. in mm
59K1A1037
dwg no /
Z.-nr.:
RoHS compliant/konform
Date/Datum
general tolerance/
Allgemeintoleranz:
appd./
gepr..
drawn/
gez.
DIN-
A3
Flange B40, with square,
coding 1
Flansch B40, Vierkant lang,
Codierung 1
1:1
(0,7:1)
Index:
a Original
1 / 1
B
A
yellow / gelb
white / weiß
blue / blau
orange / orange
shielding / Schirmung
gn-ye / gn-ge
grey / grau
black / schwarz
blue / blau
brown / braun
TX +
RX+
RX -
TX -
AWG22
AWG22
AWG22
AWG22
16 mm²
16 mm²
16 mm²
16 mm²
16 mm²
1
2
3
4
1
3
6
2
5
6
7
8
9
Contact assignment /
Kontaktbelegung:
59 - 22009
59 - 22010
59 - 22011
59 - xxxxx
Description/
Bezeichnung:
ENP - 40 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 0,5 / G6 / 1600 / 034
ENP - 40 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 1 / G6 / 1600 / 034
ENP - 40 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - 2 / G6 / 1600 / 034
ENP - 40 - 1 - FSV1Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.36 - ... / G6 / 1600 / 034
Conec part-no./
Conec Art.-Nr.:
Cable/ Kabel:
PUR,
(4xAWG22)
781-G63400
Wires / Litzen:
PO (5x16mm²)
Type/
Typ:
0,5m
1m
2m
x
Length L1/
Länge L1:
Cable/
Kabel:
Length L2/
Länge L2:
0,5m
1m
2m
x
Contact site A/ Kontakt Seite A:
Male/ Stift (Power)
Female/ Buchse (Data)
Contact site B/ Kontakt Seite B:
RJ45 male/ RJ45 Stecker
1
2
3
6
13,4
Materials/
RJ45:
Werkstoffe:
Contact/
Kontakt:
CuZn, Ni / Au 0,3 gal.
Contact carrier/
Kontaktträger:
Shield/
Schirm
PC, UL 94 V-0
CuZn, Ni
Moulding body/
Umspritzung:
TPU, UL 94 HB,
black / schwarz
Installation specification/
Montagedaten:
see Fig.1 59K1A9999/
siehe Abb.1 59K1A9999
Installation hole/
Montagelöcher:
9
5
8
7
6
Conec logo/
Conec Logo
Shortest possible length (L1+L2) is 0.1m/
Kürzest mögliche Länge (L1+L2) beträgt 0,1m
Materials/
Flange/
Werkstoffe:
Flansch:
Power contact/
Powerkontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,8 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,8 gal.
Socket housing/
Flanschgehäuse:
GD-Zn, Ni
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
PA, UL 94 V-0
FPM
Sealing Compound/
Verguss:
Polyurethane-resin, UL 94 V-0
Polyurethan-Harz, UL 94 V-0
Signal contact/
Signalkontakt:
Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
Technical specification:
Technische Daten:
Rated Voltage acc. UL2237/
Bemessungsspannung nach UL2237:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating acc. UL2237/
Strombelastbarkeit nach UL2237:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
24 V DC
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
3/2
Degree of protection/
Schutzart:
IP 65/67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
Temperatur range/
Umgebungstemperatur:
-25°C ... +105°C
Mating cycles/
Steckzyklen:
>=100
1 kV
1,5 A (AWG22)
<10 mOhm
>100 MOhm
No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
4
5
600 V AC/DC
6 kV
44 A (16mm²)
Data-element:
Daten-Element:
Power-element:
Leistungs-Element:
Impedance/
Impedanz:
100 Ohm
<5 mOhm
Rated Voltage/
Bemessungsspannung:
50 V AC/DC
600 V AC/DC
Current rating/
Strombelastbarkeit:
1,5 A / 40°C
64 A / 40°C
Wire/cable specification/
Litzen/Kabeleigenschaften:
Temperature range/
Umgebungstemperatur:
Static/unbewegt:
Flexible/bewegt:
Power/Power:
-55°C...+105°C
-35°C...+105°C
-20°C...+60°C
-40°C...+70°C
Data/Daten:
Sealing flat/
Flachdichtung
n4,3
30
o
40
o
44
Ø
1
2
3
4
Color marking optional/
Farbring optional
Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 59 - 99022
Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 59 - 99023
Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 59 - 99024
Cod. 4 (red / rot)
Art.-no. 59 - 99025
Cod. 5 (blue / blau)
Art.-no. 59 - 99026
Cod. 6 (grey / grau)
Art.-no. 59 - 99027
Cable print/
Kabeldruck


Similar Part No. - 59-22011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
59-22000 CONEC-59-22000 Datasheet
290Kb / 1P
Flange B40, with square, coding 1
05.07.23
59-22001 CONEC-59-22001 Datasheet
290Kb / 1P
Flange B40, with square, coding 1
05.07.23
59-22002 CONEC-59-22002 Datasheet
290Kb / 1P
Flange B40, with square, coding 1
05.07.23
More results

Similar Description - 59-22011

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Glenair, Inc.
10-101949-8-S-8 GLENAIR-10-101949-8-S-8 Datasheet
183Kb / 1P
Square Flange Panel Mount
IPT00A18-11SZC GLENAIR-IPT00A18-11SZC Datasheet
222Kb / 2P
Front Panel Mount Square Flange Receptacle with Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
R125654451 ETC2-R125654451 Datasheet
36Kb / 2P
RIGHT ANGLE SQUARE FLANGE WITH CYLINDRICAL CONTACT CONTACT
R125512000W ETC2-R125512000W Datasheet
28Kb / 2P
SQUARE FLANGE JACK RECEPTACLE WITH SHOULDER CONTACT
logo
Glenair, Inc.
230-041 GLENAIR-230-041 Datasheet
303Kb / 2P
Square Flange Mount
237-133 GLENAIR-237-133 Datasheet
273Kb / 2P
Square Flange Mount Receptacle
802-010-02 GLENAIR-802-010-02 Datasheet
180Kb / 1P
Square Flange Receptacle
logo
PHOENIX CONTACT
1607935 PHOENIX-1607935 Datasheet
53Kb / 2P
Square mounting flange with O-ring - SM-Z0003
1055768 PHOENIX-1055768 Datasheet
343Kb / 5P
FLANGE-M23PRO-PW - Square mounting flange
1607772 PHOENIX-1607772 Datasheet
279Kb / 5P
ST-Z0003 - Square mounting flange with O-ring
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com