Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

41-01002 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 41-01002
Description  Kupplung 7/8" axial
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

41-01002 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  41-01002 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
41K1A313
Kupplung 7/8" axial
Mankopf
19.10.07
19.10.07
Franz
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
siehe Tabelle
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
Kabeltyp ausgetauscht, technische Daten
angepasst, Datenblatt-Nr. für Kabel in
Tabelle hinzu, neutrale Zeile hinzu
Index: b 09.02.11 VF Ä3891
A
D siehe Datenblatt Kabel
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 60664-1
Überspannungskategorie:
IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannung:
IEC 60664-1
Strombelastbarkeit:
IEC 60512-3 bei 40°C
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
Anschlussart:
300 V
2
2,7 kV
0,75mm²
1,5mm²
8 A
12 A
>=100 M
3/2
IP 68, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
gecrimpt
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Überwurfmutter:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU, UL 94
CuZn, Ni
TPU, UL 94, grau
Bezeichnung:
Kabel:
Art.-Nr.:
41-01000
41-01001
41-01002
41-01003
41-xxxxx
SAL - 7/8 - RK2PE - 2 / A6
SAL - 7/8 - RK2PE - 3 / A6
SAL - 7/8 - RK2PE - 5 / A6
SAL - 7/8 - RK2PE - 10 / A6
SAL - 7/8 - RK2PE - ... / A6
PVC, UL 20207,
grau, 3x0,75mm²,
LiYY
Kabel: 781-A67300
Länge L:
2m
3m
5m
10m
x
41-01097
41-01098
41-01099
41-01100
41-xxxxx
SAL - 7/8 - RK2PE - 2 / A6 / 150
SAL - 7/8 - RK2PE - 3 / A6 / 150
SAL - 7/8 - RK2PE - 5 / A6 / 150
SAL - 7/8 - RK2PE - 10 / A6 / 150
SAL - 7/8 - RK2PE - ... / A6 / 150
2m
3m
5m
10m
x
PVC, UL 20207,
grau, 3x1,50mm²,
LiYY
Kabel: 781-A68300
grün-gelb
braun
blau
Kontaktbelegung:
PE
2
3
2
3
PE
n19
D
14,05
Ø
26
Ø


Similar Part No. - 41-01002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
41-01004 CONEC-41-01004 Datasheet
880Kb / 1P
Female connector 7/8" axial
19.10.07
41-01005 CONEC-41-01005 Datasheet
880Kb / 1P
Female connector 7/8" axial
19.10.07
41-01006 CONEC-41-01006 Datasheet
880Kb / 1P
Female connector 7/8" axial
19.10.07
41-01007 CONEC-41-01007 Datasheet
880Kb / 1P
Female connector 7/8" axial
19.10.07
41-01008 CONEC-41-01008 Datasheet
976Kb / 1P
Stecker 7/8" axial
19.10.07
More results

Similar Description - 41-01002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pasternack Enterprises,...
PE44976 PASTERNACK-PE44976 Datasheet
274Kb / 3P
N Male Connector Clamp Attachment For 7 - 8 inch Annular, 7/8 inch Helical, 7/8 inch Superflexible, 7/8 inch Flexible
logo
Alpha Wire
KR0300113 ALPHAWIRE-KR0300113 Datasheet
132Kb / 2P
Mini Female 7/8?
KR0400108 ALPHAWIRE-KR0400108 Datasheet
133Kb / 2P
Mini Female 7/8?
KR0500109 ALPHAWIRE-KR0500109 Datasheet
132Kb / 2P
Mini Female 7/8?
LR03KR107 ALPHAWIRE-LR03KR107 Datasheet
148Kb / 2P
Mini Male 7/8??to Mini Female 7/8?
LR04KR108 ALPHAWIRE-LR04KR108 Datasheet
151Kb / 2P
Mini Male 7/8??to Mini Female 7/8?
LR05KR109 ALPHAWIRE-LR05KR109 Datasheet
150Kb / 2P
Mini Male 7/8??to Mini Female 7/8?
LR0400108 ALPHAWIRE-LR0400108 Datasheet
132Kb / 2P
Mini Male 7/8?
LR0500109 ALPHAWIRE-LR0500109 Datasheet
131Kb / 2P
Mini Male 7/8?
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
787-6716-9000-1000 WAGO-787-6716-9000-1000 Datasheet
86Kb / 2P
Pluggable connector, 7/8 inch; 7/8 inch; 3-pole
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com