Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

41K1A331 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 41K1A331
Description  Kupplung RD24 axial
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

41K1A331 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  41K1A331 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
41K1A331
Kupplung RD24 axial
Mankopf
19.10.07
19.10.07
Franz
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
technische Daten angepasst,
Temperaturbereich war -40° ... +80°
Index: c 03.03.14 rbo Ä5117
A
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 60664-1
Strombelastbarkeit:
IEC 60512-3
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
300 V
13 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-25°C ... +80°C
>=100
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Dichtung:
Überwurfmutter:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Ag gal.
PA GF, UL 94
FPM
PA GF, UL 94
TPU, UL 94, grau
Bezeichnung:
Kabel:
Art.-Nr.:
41-51000
41-51001
41-51002
41-51003
41-xxxxx
SAL - 24 - RK3PE - 2 / A3
SAL - 24 - RK3PE - 3 / A3
SAL - 24 - RK3PE - 5 / A3
SAL - 24 - RK3PE - 10 / A3
SAL - 24 - RK3PE - ... / A3
PVC,
UL 2464,
grau, 4x1,5mm²,
LiYY
Kabel: 781-A38400
Länge L:
2m
3m
5m
10m
x
13,6
Ø
28,5
Ø
n19
D
D siehe Datenblatt Kabel
braun
blau
schwarz
grün-gelb
Kontaktbelegung:
1
2
3
PE
PE
3
2
1


Similar Part No. - 41K1A331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
41K1A332 CONEC-41K1A332 Datasheet
217Kb / 1P
Male connector RD24 axial
19.10.07
41K1A333 CONEC-41K1A333 Datasheet
219Kb / 1P
Kupplung RD24 gewinkelt
19.10.07
41K1A334 CONEC-41K1A334 Datasheet
225Kb / 1P
Male connector RD24 angled
19.10.07
More results

Similar Description - 41K1A331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ebm-papst
FC056-6100739 EBMPAPST-FC056-6100739 Datasheet
273Kb / 1P
AXIAL
FC063-6105127 EBMPAPST-FC063-6105127 Datasheet
258Kb / 1P
AXIAL
W4S200-CH16-70 EBMPAPST-W4S200-CH16-70 Datasheet
285Kb / 1P
AXIAL
W4S250-CH20-70 EBMPAPST-W4S250-CH20-70 Datasheet
382Kb / 1P
AXIAL
W2E300-CQ07-70 EBMPAPST-W2E300-CQ07-70 Datasheet
252Kb / 1P
AXIAL
W6E315-CP20-70 EBMPAPST-W6E315-CP20-70 Datasheet
311Kb / 1P
AXIAL
W6E350-CP32-70 EBMPAPST-W6E350-CP32-70 Datasheet
310Kb / 1P
AXIAL
S4E300A EBMPAPST-S4E300A Datasheet
293Kb / 1P
Axial
W2E200A EBMPAPST-W2E200A Datasheet
285Kb / 1P
Axial
W2E250A EBMPAPST-W2E250A Datasheet
293Kb / 1P
Axial
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com