Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

42K1A258 Datasheet(PDF) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Part # 42K1A258
Description  Stecker M8x1 axial
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONEC [CONEC Elektronische Bauelemente GmbH]
Direct Link  http://www.conec.com
Logo CONEC - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

42K1A258 Datasheet(HTML) 1 Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

  42K1A258 Datasheet HTML 1Page - CONEC Elektronische Bauelemente GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
A
dim. in mm
R
R
R
R
gez.
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung
weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten
gepr.
Kabeltoleranz:
Benennung:
Zeichnungsnr.:
Artikelnr.:
Name
Datum
42K1A258
Stecker M8x1 axial
Mankopf
21.09.10
21.09.10
Franz
L <= 4m: L + 40mm
L > 4m: L + 1%
Index:a 23.08.11 BCB Ä3941
siehe Tabelle
Daten geändert
Allgemeintoleranz:
0
0,0
0,00
± 0,50mm
± 0,25mm
± 0,10mm
D
D siehe Datenblatt Kabel
Werkstoffe:
Kontaktmaterial:
Kontaktoberfläche:
Kontaktträger:
Überwurfschraube:
Griffkörper:
CuZn
Ni, Au gal.
TPU GF, UL 94
GD-Zn, Ni
TPU, UL 94, grau
Bezeichnung:
SAL - 8 - RS8 - 2 / K1
SAL - 8 - RS8 - 3 / K1
SAL - 8 - RS8 - 5 / K1
SAL - 8 - RS8 - 10 / K1
SAL - 8 - RS8 - ... / K1
Kabel:
Art.-Nr.:
42-11179
42-11180
42-11181
42-11182
42-xxxxx
TPU, UL 20549,
schwarz, 8x0,14mm²,
Li9Y11Y
Kabel: 781-K11800
Länge L:
2m
3m
5m
10m
x
Technische Daten:
Bemessungsspannung:
IEC 61076-2-104
Strombelastbarkeit:
IEC 61076-2-104
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Schutzart:
IEC 60529
Umgebungstemperatur:
IEC 60664-1
Steckzyklen:
IEC 60512-9a
30 V
1,5 A bei 40°C
>=100 M
3/2
IP 67, im verschraubten
Zustand
-30°C ... +80°C
>=100
Montagedaten:
empfohlenes
Drehmoment:
Conec
Montagewerkzeug:
0,4 Nm
Drehmomentschlüssel:
36-000200
Steckeinsatz SW9:
36-000210
n8
5
6
7
1
4
8
3
2
SW9
8
M x1
n10,1
weiß
braun
grün
gelb
Kontaktbelegung:
1
2
3
4
grau
rosa
blau
rot
5
6
7
8


Similar Part No. - 42K1A258

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
42K1A250 CONEC-42K1A250 Datasheet
207Kb / 1P
Connecting cable n8, female connector axial - male connector axial, snap, B-coding
03.09.10
42K1A251 CONEC-42K1A251 Datasheet
231Kb / 1P
Verbindungsleitung M8x1, Kupplung axial - Stecker axial, schraubbar, B-codiert
03.09.10
42K1A257 CONEC-42K1A257 Datasheet
711Kb / 1P
Female connector M8x1 axial
21.09.10
42K1A259 CONEC-42K1A259 Datasheet
261Kb / 1P
Connecting cable M8x1, female connector axial - male connector axial
21.09.10
More results

Similar Description - 42K1A258

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CONEC Elektronische Bau...
42-00001 CONEC-42-00001 Datasheet
168Kb / 1P
Male connector M8x1, field attachable, axial, spring-type termination
42-00005 CONEC-42-00005 Datasheet
174Kb / 1P
Male connector M8x1, solder cup, axial, solder co nnection
42K1A281 CONEC-42K1A281 Datasheet
168Kb / 1P
Male connector M8x1, field attachable, axial, spring-type termination
42K1A283 CONEC-42K1A283 Datasheet
174Kb / 1P
Male connector M8x1, solder cup, axial, solder co nnection
logo
List of Unclassifed Man...
00172534 ETC-00172534 Datasheet
809Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00183417 ETC-00183417 Datasheet
924Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184431 ETC-00184431 Datasheet
892Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
00184522 ETC-00184522 Datasheet
858Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. B
00185701 ETC-00185701 Datasheet
916Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
Rev. A
00213778 ETC-00213778 Datasheet
820Kb / 1P
Stecker cpl. plug cpl.
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com