Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PLA13725. Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # PLA13725.
Description  CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE - un contact travail
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PLA13725. Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  PLA13725. Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PLA13725. Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PLA137 . .
CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE - un contact travail
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR - 1 normally open contact
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL DATA
Puissance maxi commutable / Max. switching power
10 W / 12 VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage
250 Vdc
Courant maxi commutable / Max. switching current
400 mA
Courant de travail / Carrying current
1 A
Tension typique de tenue entre lames / Typical dielectric strength between contacts
250 Veff
Résistance de contact initiale ( hors cable ) / Initial contact resistance ( cable excepted ) ≤ 150 mΩ
Résistance d'isolement ( min ) / Insulation resistance
10
11
Ω
Capacité / Capacitance
0,5 pF
Fréquence maxi d'utilisation / Max.frequency
200 Hz
Fréquence de résonance / Resonnant frequency
2300 Hz
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
celduc®
r
e
l
a
i
s
Proud to serve you
P/STD/PLA137 * */D/22/01/2002


Similar Part No. - PLA13725.

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
PLA13701 CELDUC-PLA13701 Datasheet
316Kb / 2P
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PLA13715 CELDUC-PLA13715 Datasheet
316Kb / 2P
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PLA13730 CELDUC-PLA13730 Datasheet
316Kb / 2P
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PLA13750 CELDUC-PLA13750 Datasheet
316Kb / 2P
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PLA13780 CELDUC-PLA13780 Datasheet
316Kb / 2P
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
More results

Similar Description - PLA13725.

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
PTPA0110 CELDUC-PTPA0110 Datasheet
408Kb / 2P
CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-DD-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M18 CONTRINEX-DW-DD-606-M18 Datasheet
184Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M18-120 CONTRINEX-DW-DD-606-M18-120 Datasheet
184Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-615-M12-120 Datasheet
182Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M18-120 CONTRINEX-DW-DD-615-M18-120 Datasheet
122Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M30 CONTRINEX-DW-DD-615-M30 Datasheet
191Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M30-120 CONTRINEX-DW-DD-615-M30-120 Datasheet
191Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-616-M12 CONTRINEX-DW-DD-616-M12 Datasheet
182Kb / 2P
Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
KTK-4155-407 CONTRINEX-KTK-4155-407 Datasheet
242Kb / 4P
Kontrastsensor Capteur de contraste Contrast sensor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com