Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PL75MC213 Datasheet(PDF) 63 Page - Emerson Network Power

Part # PL75MC213
Description  Military, Space and Testing Equipment
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EMERSON-NETWORKPOWER [Emerson Network Power]
Direct Link  http://www.emersonnetworkpower.com
Logo EMERSON-NETWORKPOWER - Emerson Network Power

PL75MC213 Datasheet(HTML) 63 Page - Emerson Network Power

Back Button PL75MC213 Datasheet HTML 59Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 60Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 61Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 62Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 63Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 64Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 65Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 66Page - Emerson Network Power PL75MC213 Datasheet HTML 67Page - Emerson Network Power Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 100 page
background image
61
ID#
Part Number
1
(U)AD28
2
(U)AD48
3
AD78
(Note 2)
4
AD1
5
(U)AD95
6
(U)ADI95
7
ADI22
8
AD130
9
AD131
10
AD133
11
(U)AD142
12
AD378
13
(U)AD2848
14
(U)BJ28
15
BJ38
(Note 3)
16
(U)BJ48
17
BJ58
18
BJ73
(Note 2)
19
BJ88
20
(U)BJ98
22
BJ158
(Note 4)
23
BJ158FL
(Note 5)
24
BJ358
25
BJ373
26
BJ378
27
(Note 1)
28
AD78FL
29
AD78TL
30
BJ24
31
BJ3158
(Note 6)
32
AD158
33
AD3158
34
BJ78
35
BJ78TL
36
BJ78FL
37
BJ338
38
BJ388
(Note 7)
39
BJ73TL
40
BJ73FL
Standard Adapters Identification numbers:
ID#
Part Number
41
BJ883
42
BJ58FL
43
BJ138
44
AD192
45
AD1W
46
ADH1
47
ADH1W
48
ADM1 (Note 8)
49
ADM2 (Note 8)
50
ADMW12 (Note 9)
51
J11 (Note 9)
52
J11B (Note 9)
53
J152 (Note 11)
54
J152FL (Note 12)
55
J3152 (Note 13)
56
J3
57
J3W
58
(Note 10)
59
AD158FL
60
J3F
61
J3WF
62
J5
63
J5W
64
(U)J9
65
(U)J9W
66
J8
67
J72
68
BJ3153
Standard Adapter notes:
Note:
1
Bulkhead Mounted BNC Side
(U)BJ4828
Bulkhead Mounted TNC Side
(U)BJ2848
2
Polarization Table (Callcustomer service)
3
Insulated Version
BJ33
4
Insulated Version
BJ153
5
Insulated Version
BJ153FL
7
Insulated Version
BJ383
8
50 Ohm Version Only
9
75 Ohm Version Only
J308 50 Ohm TCM Jack Threaded
10
Panel Mount J8D
J311 75 Ohm TCM Jack to J8D
11
Threaded Panel Mount
J152
12
Threaded Panel Mount
J152FLFT
13
Threaded Panel Mount
J3152FT
Adapters indexed with a designated number are
standard adapters, use the table below to determine
the part number. Adapters indexed with a “•” are
custom adapters, see page 59.
(U) = 75 ohm version available (Note) = See below
Coax/Twinax/Triax Adapters Continued...
I - Insulated
B - Bulkhead Mount
U - 75 Ohm Available
F - Female
M - Male
BJ154
F B I • • •
•
BJ154FL F B I • • •
•
BJ157
F
•
• • • • •
•
BJ157FL
F
•
• • • • •
•
BJ159
F B • • •
•
BJ159FL
F B • • •
•
CJ150
F • • • •
• •
CJ150FL F • • •
•
PL150
M • • •
• •
PL153
M • • •
•
PL155
M • • •
• •
PL155FL M • • •
•
BJ3154
F B I • • •
•
BJ3159
F B • • •
•
CJ3150
F • • •
•
PL3155
M • • •
•
BJ74
F B I 18 • • 18 18
• • • •
• • • • • • •
BJ74TL
B B I • • 39 39 • • • •
• • • • • • •
BJ74FL
F B I • 40 • • 40
• • • •
• • • • • • •
BJ77
F 3
34 3 • • • • • • • • •
BJ77TL
F 29 • • • 29 • • • • • • • •
BJ77FL
F 28 • • 28 • • • • • • • •
BJ79
F B 34 • • 34 34
• • • •
• • • • • • •
BJ79TL
F B • • 35 35 • • • •
• • • • • • •
BJ79FL
F B • 36 • 36
• • • •
• • • • • • •
BJ79TLRG F B
CJ70
F 3 • • 34 3
•
• • • • • •
CJ70TL
F • • 29 29 •
• • • • • •
CJ70FL
F • 28 • 28
•
• • • • • •
PL71
M • • •
•
PL73
M
• • • • • •
PL74
M • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
PL75
M • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
PL75FL
M • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
PL375
M • • • •
• • • • •
• • • • • • •
BJ374
F B I • • •
• • • 25 25 25 25 • • • • • •
•
BJ377
F
• • • • • • • 25 12 26 12 •
BJ379
F B • • •
• • • 25 26 26 26 • • • • • • •
BJ379RG F B
CJ370
F • • •
25 12 26 12 • • • • • •
BJ30
F
15 • • • • •
BJ39
F B
• • • • • • • • • • • 15 15 15 • • •
CJ30
F
• • • • • • • • • • • • 15 • • •
PL30
M
• • • • • • • • • • • • • • •
BJ330
F
• • • • 37 • •
BJ339
F B
• • • • • • • • • • • • 37 37 37
PL330
M
• • • • • • • • • • • • •
BJ89
F B •
• • • • • • • • •
BJ89F
F B •
• • • • • • • • •
BJ893
F B
• • • • • • • •
BJ893F
F B
• • • • • • • •
CJ80
F • • • • • • • • • • • •
CJ380
F
• • • • • • • •
CJ803
F
• • • • • • • •
PL80
M
• • • • • • • •
PL380
M
• • • • • • • •
PL803
M
• • • • • • • •
BJ389
F B
• • • • • • • •
BJ389F
F B
• • • • • • • •
J72D
F B 67
67
•
J150
F B
PL150
M
B
B
B
B
B
I
TRB
TRT
TWBNC
TWTNC
TRS
TTM
TRB
TRT
TWBNC
TWTNC
TRC/
TRN
PATCH
Patching Products / Adapter Table
Coax/Twinax/Triax & Indentifications



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com