Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M65KG512AB Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # M65KG512AB
Description  512Mbit (4 banks x 8 Mb x 16) 1.8 V supply, DDR low power SDRAM
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M65KG512AB Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M65KG512AB Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M65KG512AB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 54 page
background image
Contents
M65KG526AB
2/54
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Address Inputs (A0-A12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Bank Select Address Inputs (BA0-BA1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3
Data Inputs/Outputs (DQ0-DQ15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4
Chip Enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5
Column Address Strobe (CAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.6
Row Address Strobe (RAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.7
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.8
Clock Inputs (K, K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.9
Clock Enable (KE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10
Lower/Upper Data Input Mask (LDQM, UDQM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11
Lower/Upper Data Read/Write Strobe Input/Output (LDQS, UDQS) . . . . 10
2.12
VDD supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.13
VDDQ supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.14
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.15
VSSQ ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Mode Register Set command (MRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Extended Mode Register Set command (EMRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
Bank(Row) Activate command (ACT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4
Read command (READ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
Read with Auto Precharge command (READA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.6
Burst Read Terminate command (BST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.7
Write command (WRIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.8
Write with Auto Precharge command (WRITA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.9
Precharge Selected Bank/Precharge All Banks command (PRE/PALL) . 14
3.10
Self Refresh Entry command (SELF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.11
Self Refresh Exit command (SELFX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com