Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

GD-RFP3502U Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # GD-RFP3502U
Description  LÁMPARA DE DESINFECCIÓN LED GO-UVC 50W
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

GD-RFP3502U Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  GD-RFP3502U Datasheet HTML 1Page - AG Electronica GD-RFP3502U Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
Detalles del Producto
Nombre del producto Lámpara de desinfección
LED GO-UVC 50 W
Modelo
GD-RFP3502U
Potencia
50W
UVC
273nm
Voltaje de entrada
24 VDC
Batería de Litio
14.8V / 4000mAh
Tiempo de carga
Cerca de 5 horas
Tiempo de trabajo
Alrededor de 2 horas
Material de la carcasa
Aluminio y hierro
Color de la carcasa
Amarillo
Dimensión de la unidad
223x185x340mm
Medida de la caja
253x268x157mm
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: AMRG
REV:VJSR
TOLERANCIA:
N/A
L
ÁMPARA DE DESINFECCIÓN LED GO-UVC 50 W
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
04/06/2020
No. Parte: GD-RFP3502U



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com