Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SENALAMIENTO-P Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # SENALAMIENTO-P
Description  DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE DISTANCIA POR IR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

SENALAMIENTO-P Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 1Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 2Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 3Page - AG Electronica SENALAMIENTO-P Datasheet HTML 4Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Versión 1.0
2
www.agelectronica.com
Especificaciones:
Parámetros técnicos
Características eléctricas de entrada
5VCD (Cable USB incluído, no incluye
adaptador)
Características de alimentación por baterías
3 baterías AA (1.5V) (No incluídas)
Peso neto
800g
Distancia de detección
1.5-2m
Ángulo de detección
120
°
Dimensiones del producto
200x100x250mm
Dimensiones de la base
200x100x40mm
Temperatura de operación
5-40°C
Humedad relativa
≤80%
Estados
Iluminación en verde en modo de
espera. Iluminación en rojo
cuando hay movimiento dentro
del rango y ángulo de detección
Material
Acrílico



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com