Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DFR0760 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # DFR0760
Description  MÓDULO DE SÍNTESIS DE VOZ (INGLÉS Y CHINO)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DFR0760 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  DFR0760 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DFR0760 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.
com
AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N. 202do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com
Realizó
LFSR
Revisó
ARSL
Fecha
17/11/2022
ESPECIFICACIONES:
Fuente de alimentación: 3.3 V ~ 5 V.
Corriente de funcionamiento: 160 mA.
Dirección I2C: 0x40.
Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85°C.
Dimensión: 42 x 32mm.
ESPECIFICACIONES:
TUTORIAL Y EJEMPLO:
https://wiki.dfrobot.com/Gravity_Speech_Synthesis_Module_V2_SKU_DFR0760
DESCRIPCIÓN DE PINES
#
ETIQUETA
DESCRIPCIÓN
1
D/T
Línea de datos I2C/TX
2
C/R
Línea de datos I2C/RX
3
GND
-
4
VCC
+
5
AOP
Salida de audio positiva
6
AON
Salida de audio negativa



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com