Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ASX00007 Datasheet(PDF) 4 Page - AG Electronica

Part # ASX00007
Description  ARDUINO MKR ZERO
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

ASX00007 Datasheet(HTML) 4 Page - AG Electronica

  ASX00007 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 7Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 8Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 9Page - AG Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
5V
Este pin emite 5 V desde la tarjeta cuando se alimenta desde el conector USB o desde el pin VIN de la
tarjeta. No está regulado y la tensión se toma directamente de las entradas. Como SALIDA, no debe usarse
como un pin de entrada para alimentar la tarjeta.
VCC
Este pin emite 3.3V a través del regulador de voltaje. Este voltaje es el mismo independientemente de la
fuente de alimentación utilizada (USB, Vin y batería).
LED de encendido
Este LED está conectado a la entrada de 5V desde USB o VIN. No está conectado a la energía de la
batería. Esto significa que se ilumina cuando la alimentación proviene de USB o VIN, pero permanece
apagado cuando la tarjeta está funcionando con la alimentación de la batería. Esto maximiza el uso de la
energía almacenada en la batería. Por lo tanto, es normal que la placa funcione correctamente con la
energía de la batería sin que el LED esté encendido.
LED de carga
El LED de CARGA en la placa es impulsado por el chip del cargador que controla la corriente consumida
por la batería Li-Po durante la carga. Por lo general, se enciende cuando la tarjeta recibe 5 V de VIN o USB
y el chip comienza a cargar la batería Li-Po conectada al conector JST. Hay varias ocasiones en las que
este LED comenzará a parpadear a una frecuencia de aproximadamente 2Hz. Este parpadeo se debe a las
siguientes condiciones mantenidas durante mucho tiempo (de 20 a 70 minutos):
◆ No hay batería conectada al conector JST.
◆ Batería sobrecargada / dañada está conectada. No se puede recargar.
◆ Una batería completamente cargada pasa por otro ciclo de carga innecesario.
Esto se hace desconectando y volviendo a conectar el VIN o la propia batería mientras el VIN está
conectado.
LED integrado
En MKR ZERO, el LED integrado se conecta a un pin dedicado (32) y no a 13 como en otras tarjetas. Se
sugiere utilizar la definición de LED_BUILTIN.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com