Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ASX00007 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # ASX00007
Description  Escudo de Conectores Grove para Arduino MKR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

ASX00007 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  ASX00007 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica ASX00007 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
ASX00007: Escudo de Conectores Grove para Arduino MKR
Descripción
El ASX00012 es un adaptador de conectores Grove para placas de desarrollo Arduino MKR.
Permite conectar sensores de forma fácil y rápida con los conectores Grove. Este adaptador puede
permitirle crear aplicaciones con diferentes conectividades de IoT simplemente cambiando la placa
de desarrollo Arduino MKR y casi sin cambios en el código.
Aplicaciones
El adaptador de conectores Grove es ideal para proyectos escolares ayudando a una creación
rápida de prototipos. Permite que cualquier placa de desarrollo Arduino MKR use la gama de
módulos y dispositivos que utilizan el conector Grove como el desarrollador de Seeed Studio.
DETALLES DEL PRODUCTO
Voltaje de entrada (bloque de
terminales de tornillo)
7V - 16V
Voltaje de funcionamiento del
circuito
3.3V
Compatibilidad
MKR


Similar Part No. - ASX00007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Arduino
ASX00007 ARDUINO-ASX00007 Datasheet
4Mb / 49P
ARDUINO, YOUR GATEWAT TO A WORLD FULL OF INVENTIONS
logo
AG Electronica
ASX00007 AGELECTRONICA-ASX00007 Datasheet
1Mb / 16P
ARDUINO MKR ZERO
4/12/2021
More results

Similar Description - ASX00007

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Altech corporation
CISET4PM ALTECH-CISET4PM Datasheet
192Kb / 1P
Conectores Industriales
logo
Lightel Technologies IN...
CT25M LIGHTEL-CT25M Datasheet
4Mb / 31P
Conectores SUB-D y Caperuzas
logo
Laird Tech Smart Techno...
CMQ23496 LSTD-CMQ23496 Datasheet
622Kb / 4P
ANTENA OMNIDIRECIONAL MULTIBANDA MIMO DE 4 PORTAS PARA MONTAGEM EM TETO
logo
Rohm
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
logo
PHOENIX CONTACT
2863928 PHOENIX-2863928 Datasheet
168Kb / 8P
Terminal de entrada digital Inline, variantes ME Inline (edi챌찾o para m찼quina), 4 entradas, 24 V DC
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
SparkFun Electronics
PRT-15109 SPARKFUN-PRT-15109 Datasheet
130Kb / 2P
Qwiic Cable - Grove Adapter (150mm)
12????8
logo
List of Unclassifed Man...
110060482 ETC-110060482 Datasheet
179Kb / 3P
Microsoft IoT Grove Kit
MAX-M10S ETC-MAX-M10S_V01 Datasheet
4Mb / 12P
MKR Main Board LoRaWAN GPS
Revision 1.0 - 14/9/2022
WAN1310 ETC-WAN1310 Datasheet
588Kb / 15P
Arduino MKR WAN 1310
12/23/2020
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com