Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FIO-01 Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # FIO-01
Description  ARDUINO FIO V3 COMPATIBLE CON XBEE OEM.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

FIO-01 Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  FIO-01 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica FIO-01 Datasheet HTML 7Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Hardware Overview
1) Conector LIPO.
Otra alternativa de alimentación para la placa es mediante este conector con su respectiva batería
LIPO.
2) Pines de alimentación.
Otra alternativa de alimentación para la placa es mediante estos pines de 3.3 - 12 V.
3) Puerto Mini-USB.
Se puede alimentar y cargar la placa Arduino desde un cable USB conectado a una equipo de
computo.
4) Pines de de carga para batería LIPO.
Se utilizan estos pines para cargar la batería LIPO mediante una carga de 3.7 - 7 V.
5) Pines de conexión XBee.
Pines de conexión para los módulos XBee.
6) Pines de alimentación (voltaje 3.3V, GRD).
Son los suministros de 3.3V, así como pines GND(tierra) en el Arduino, los cuales pueden ser
utilizado para alimentar circuitos y dispositivos electrónicos.
7) Pines de entradas / salidas digitales
Los pines digitales (se puede usar como entrada o salida, usando las funciones pinMode (),
digitalWrite () y digitalRead (). Operan a 3.3 volts. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo
de 50 mA y tiene una resistencia interna de pull-up (desconectada por defecto).
8) Microcontrolador ATmega328P.
El Microcontrolador ATmega328P esta basado en AVR RISC de 8 bits que funciona a 8 MHz.
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com